công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZMM33HS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện ZMM33HS
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZMM…HS Series Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

ZMM33HS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  ZMM33HS Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM33HS Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM33HS Datasheet HTML 3Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM33HS Datasheet HTML 4Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Dated : 18/07/2009
®
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
Subsidiary of Sino-Tech International (BVI) Limited
ZMM…HS Series
Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 OC)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Power Dissipation
Ptot
500
1)
mW
Junction Temperature
Tj
175
O
C
Storage Temperature Range
Tstg
- 55 to + 175
O
C
1) Valid provided that electrodes are kept at ambient temperature
Characteristics at Ta = 25 OC
Parameter
Symbol
Max.
Unit
Thermal Resistance Junction to Ambient Air
RthA
0.3
1)
K/mW
Forward Voltage
at IF = 100 mA
VF
1
V
1) Valid provided that electrodes are kept at ambient temperature
Characteristics at Ta = 25 OC
Type
Zener Voltage
1)
Dynamic Resistance
Reverse Leakage Current
VZ
at lZT
ZZT
at lZT
IR
at VR
Min. (V)
Max. (V)
(mA)
Max. (Ω)
(mA)
Max. (µA)
(V)
ZMM2V0HS
1.88
2.2
5
100
5
120
0.5
ZMM2V0HSA
1.88
2.1
5
100
5
120
0.5
ZMM2V0HSB
2.02
2.2
5
100
5
120
0.5
ZMM2V2HS
2.12
2.41
5
100
5
120
0.7
ZMM2V2HSA
2.12
2.3
5
100
5
120
0.7
ZMM2V2HSB
2.22
2.41
5
100
5
120
0.7
ZMM2V4HS
2.33
2.63
5
100
5
120
1
ZMM2V4HSA
2.33
2.52
5
100
5
120
1
ZMM2V4HSB
2.43
2.63
5
100
5
120
1
ZMM2V7HS
2.54
2.91
5
110
5
100
1
ZMM2V7HSA
2.54
2.75
5
110
5
100
1
ZMM2V7HSB
2.69
2.91
5
110
5
100
1
ZMM3V0HS
2.85
3.22
5
120
5
50
1
ZMM3V0HSA
2.85
3.07
5
120
5
50
1
ZMM3V0HSB
3.01
3.22
5
120
5
50
1
LL-34


Số phần tương tự - ZMM33HS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ZMM33HC SEMTECH_ELEC-ZMM33HC Datasheet
205Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
ZMM33HCA SEMTECH_ELEC-ZMM33HCA Datasheet
205Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
ZMM33HCB SEMTECH_ELEC-ZMM33HCB Datasheet
205Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
ZMM33HCC SEMTECH_ELEC-ZMM33HCC Datasheet
205Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
ZMM33HCD SEMTECH_ELEC-ZMM33HCD Datasheet
205Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - ZMM33HS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
ZM-PTZ10B SEMTECH-ZM-PTZ10B Datasheet
286Kb / 3P
SILICON EPITAXIAL PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BTZS4678 SEMTECH_ELEC-BTZS4678 Datasheet
292Kb / 4P
SILICON EPITAXIAL PLANAR ZENER DIODES
BZX55T2V4 SEMTECH_ELEC-BZX55T2V4 Datasheet
255Kb / 4P
SILICON EPITAXIAL PLANAR ZENER DIODES
BZX83C SEMTECH_ELEC-BZX83C Datasheet
162Kb / 2P
SILICON EPITAXIAL PLANAR ZENER DIODES
21/06/2007
BZT55C2V4 SEMTECH_ELEC-BZT55C2V4 Datasheet
312Kb / 5P
SILICON EPITAXIAL PLANAR ZENER DIODES
BZT-RLZ2V2A SEMTECH_ELEC-BZT-RLZ2V2A Datasheet
300Kb / 5P
SILICON EPITAXIAL PLANAR ZENER DIODES
2V2BC SEMTECH_ELEC-2V2BC Datasheet
306Kb / 3P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes
logo
Nanjing International G...
HZ DGNJDZ-HZ Datasheet
92Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes
ZMC1 DGNJDZ-ZMC1 Datasheet
80Kb / 2P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes
ZMM1B DGNJDZ-ZMM1B Datasheet
167Kb / 8P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com