công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PVC-105-19 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Alpha Wire

tên linh kiện PVC-105-19
Giải thích chi tiết về linh kiện  Customer Specification
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire

PVC-105-19 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Alpha Wire

  PVC-105-19 Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire PVC-105-19 Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire PVC-105-19 Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire PVC-105-19 Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Properties
Other
SVHC Declaration.
3) California Proposition 65:
The outer surface materials used in the manufacture of this part meet the
requirements of California Proposition 65.
Physical & Mechanical Properties
1) Temperature Range
-20 to 105°C
2) Tensile Strength
2780psi, Min
ASTM D638
3) Elongation
260%, Min
ASTM D638
4) Specific Gravity
1.35, Max
ASTM D792
Electrical Properties
1) Dielectric Strength
870 V/mil, Min
ASTM D876
2) Volume Resistivity
2x10 14 ohm-cm, Min
ASTM D876
Chemical Properties
1) Corrosion(0°C,16hrs)
no corrosion
AMS-DTL-23053
2) Fungus Resistance
Pass
AMS-DTL-23053
3) Halogen Free
No
4) Lead Free
Yes
Packaging
1000 FT
Notes
1) Size #24 through Size #1: UL rated for 300V
2) Size 5/16 through Size 2": UL rated for 600V
 
www.alphawire.com
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742)
Although Alpha Wire (“Alpha”) makes every reasonable effort to ensure there accuracy at the time of publication,
information and specifications described herein are subject to errors or omissions and to changes without notice, and
the listing of such information and specifications does not ensure product availability.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com