công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KBPC110 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.

tên linh kiện KBPC110
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON BRIDGE RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMYANG [SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.]
Trang chủ  www.diode.co.kr
Logo SAMYANG - SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.

KBPC110 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.

  KBPC110 Datasheet HTML 1Page - SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD. KBPC110 Datasheet HTML 2Page - SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
.445(11.31)
.405(10.29)
.620(15.71)
.580(14.96)
270(6.86)
230(4.9)
213(5.4)
193(4.9)
KBPC1
BR3
A
.150
.140
.028(.71)
.032(.81)
A
.75
(19)
MIN
FEATURES
Rating to 1000V PRV
Surge overload rating to 50 Amperes peak
Ideal for printed circuit board
Reliable low cost construction utilizing molded
plastic technique results in inexpensive product
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Ratings at 25 ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase,half wave,60 Hz,resistive or inductive load. For capacitive load,derate by 20%.
KBPC
102
KBPC
104
KBPC
106
KBPC
108
KBPC
110
UNITS
Maximum recurrent peak reverse voltage
VRRM
200
400
600
800
1000
V
Maximum RMS voltage
VRMS
140
280
420
560
700
V
Maximum DC blocking voltage
VDC
200
400
600
800
1000
V
Maximum average forw ard
Output current
@T
A=25
Peak forw ard surge current
8.3ms single half-sine-w ave
superimposed on rated load
Maximum instantaneous forw ard voltage
@ 1.5 A
VF
V
Maximum reverse current
@T
A=25
μA
at rated DC blocking voltage
@T
A=100
mA
Operating junction temperature range
TJ
Storage temperature range
TSTG
KBPC1005 --- KBPC110
KBPC
1005
KBPC
101
50
100
1.1
1.0
50.0
IFSM
A
10.0
Lead solderable per MIL-STD-202 method 208
IF(AV)
3.0
SILICON BRIDGE RECTIFIERS
A
100
70
VOLTAGE RANGE: 50 --- 1000 V
CURRENT: 3.0 A
35
50
KBPC1
- 55 ---- + 150
- 55 ---- + 125
IR
www.diode.co.kr
inch (mm)
1.
SAMYANG ELECTRONICS
SAM YANG


Số phần tương tự - KBPC110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
KBPC110 SEMTECH-KBPC110 Datasheet
120Kb / 2P
3.0A SINGLE - PHASE SILICON BRIDGE?
logo
Shanghai Sunrise Electr...
KBPC110 SSE-KBPC110 Datasheet
15Kb / 1P
SINGLE PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Shanghai Lunsure Electr...
KBPC110 CHENYI-KBPC110 Datasheet
129Kb / 2P
SINGLE PHASE GLASS BRIDGE RECTIFIER
logo
Dc Components
KBPC110 DCCOM-KBPC110 Datasheet
406Kb / 2P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
KBPC110 LRC-KBPC110 Datasheet
48Kb / 2P
3.0A BRIDGE RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - KBPC110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
GBI15A DIOTEC-GBI15A Datasheet
75Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBI25A DIOTEC-GBI25A Datasheet
75Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBS4A DIOTEC-GBS4A Datasheet
146Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBU6A DIOTEC-GBU6A Datasheet
168Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBU12A DIOTEC-GBU12A Datasheet
187Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
KBPC2500FW DIOTEC-KBPC2500FW Datasheet
153Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
B125C2300-1500 DIOTEC-B125C2300-1500 Datasheet
62Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
logo
Semikron International
GBU6A SEMIKRON-GBU6A Datasheet
221Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
B40C3200-2200 SEMIKRON-B40C3200-2200 Datasheet
170Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
B40C7000-4000 SEMIKRON-B40C7000-4000 Datasheet
178Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com