công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM358 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LM358
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-power dual operational amplifiers
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LM358 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics

Back Button LM358 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics LM358 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics LM358 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics LM358 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics LM358 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics LM358 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics LM358 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics LM358 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics LM358 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 25 page
background image
LM158, LM258, LM358, LM158A, LM258A,
LM358A
Package information
DocID2163 Rev 15
19/25
7.3
DFN8 2x2 package information
Figure 30: DFN8 2x2 package outline
Table 6: DFN8 2x2 mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.51
0.55
0.60
0.020
0.022
0.024
A1
0.05
0.002
A3
0.15
0.006
b
0.18
0.25
0.30
0.007
0.010
0.012
D
1.85
2.00
2.15
0.073
0.079
0.085
D2
1.45
1.60
1.70
0.057
0.063
0.067
E
1.85
2.00
2.15
0.073
0.079
0.085
E2
0.75
0.90
1.00
0.030
0.035
0.039
e
0.50
0.020
L
0.3
0.425
0.012
0.017
ddd
0.08
0.003



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25