công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UJ4SC075009B7S bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - UnitedSiC.

tên linh kiện UJ4SC075009B7S
Giải thích chi tiết về linh kiện  750V-9mW SiC FET
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UNITEDSIC [UnitedSiC.]
Trang chủ  https://unitedsic.com/
Logo UNITEDSIC - UnitedSiC.

UJ4SC075009B7S bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - UnitedSiC.

Back Button UJ4SC075009B7S Datasheet HTML 4Page - UnitedSiC. UJ4SC075009B7S Datasheet HTML 5Page - UnitedSiC. UJ4SC075009B7S Datasheet HTML 6Page - UnitedSiC. UJ4SC075009B7S Datasheet HTML 7Page - UnitedSiC. UJ4SC075009B7S Datasheet HTML 8Page - UnitedSiC. UJ4SC075009B7S Datasheet HTML 9Page - UnitedSiC. UJ4SC075009B7S Datasheet HTML 10Page - UnitedSiC. UJ4SC075009B7S Datasheet HTML 11Page - UnitedSiC. UJ4SC075009B7S Datasheet HTML 12Page - UnitedSiC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Figure 13. Typical capacitances at f = 100kHz and VGS
= 0V
Figure 14. DC drain current derating
Figure 15. Total power dissipation
Figure 16. Maximum transient thermal impedance
1.E+00
1.E+01
1.E+02
1.E+03
1.E+04
0
100 200 300 400 500 600 700 800
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Ciss
Coss
Crss
0
20
40
60
80
100
120
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175
Case Temperature, TC (°C)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175
Case Temperature, TC (°C)
0.001
0.01
0.1
1
1.E-06
1.E-05
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
Pulse Time, tp (s)
D = 0.5
D = 0.3
D = 0.1
D = 0.05
D = 0.02
D = 0.01
Single Pulse
Datasheet: UJ4SC075009B7S
Rev. A, January 2022
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com