công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UJ4C075033B7S bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - UnitedSiC.

tên linh kiện UJ4C075033B7S
Giải thích chi tiết về linh kiện  750V-33mW SiC FET
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UNITEDSIC [UnitedSiC.]
Trang chủ  https://unitedsic.com/
Logo UNITEDSIC - UnitedSiC.

UJ4C075033B7S bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - UnitedSiC.

Back Button UJ4C075033B7S Datasheet HTML 4Page - UnitedSiC. UJ4C075033B7S Datasheet HTML 5Page - UnitedSiC. UJ4C075033B7S Datasheet HTML 6Page - UnitedSiC. UJ4C075033B7S Datasheet HTML 7Page - UnitedSiC. UJ4C075033B7S Datasheet HTML 8Page - UnitedSiC. UJ4C075033B7S Datasheet HTML 9Page - UnitedSiC. UJ4C075033B7S Datasheet HTML 10Page - UnitedSiC. UJ4C075033B7S Datasheet HTML 11Page - UnitedSiC. UJ4C075033B7S Datasheet HTML 12Page - UnitedSiC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Figure 10. 3rd quadrant characteristics at TJ = 25°C
Figure 11. 3rd quadrant characteristics at TJ = 175°C
Figure 12. Typical stored energy in COSSat VGS = 0V
Figure 9. 3rd quadrant characteristics at TJ = -55°C
-50
-40
-30
-20
-10
0
-4
-3
-2
-1
0
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Vgs = -5V
Vgs = 0V
Vgs = 5V
Vgs = 8V
-50
-40
-30
-20
-10
0
-4
-3
-2
-1
0
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Vgs = - 5V
Vgs = 0V
Vgs = 5V
Vgs = 8V
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
-5
-4
-3
-2
-1
0
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Vgs = - 5V
Vgs = 0V
Vgs = 5V
Vgs = 8V
0
5
10
15
20
25
0
100 200 300 400 500 600 700 800
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Datasheet: UJ4C075033B7S
Rev. B, March 2022
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com