công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

05ACJ-R05-JY-E22 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - C&K Components

tên linh kiện 05ACJ-R05-JY-E22
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mini Size Sealed Snap-acting Switches
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

05ACJ-R05-JY-E22 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - C&K Components

  05ACJ-R05-JY-E22 Datasheet HTML 1Page - C&K Components 05ACJ-R05-JY-E22 Datasheet HTML 2Page - C&K Components 05ACJ-R05-JY-E22 Datasheet HTML 3Page - C&K Components 05ACJ-R05-JY-E22 Datasheet HTML 4Page - C&K Components 05ACJ-R05-JY-E22 Datasheet HTML 5Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
J
J–12
Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ckswitches.com
Third Angle
Projection
ZMT Series
Mini Size Sealed Snap-acting Switches
ACTUATORS
P00  PIN PLUNGER
L03  LEAF LEVER 3.2 MM
S05  SIMULATED LEAF ROLLER 5.0 MM
S02  SIMULATED ROLLER 1.9 MM
S06  SIMULATED LEAF ROLLER 5.8 MM
H03  HINGED LEVER 3.2 MM
F01  LEAF LEVER (FOLD) 1.1 MM
R05  HINGED SIMULATED LEAF ROLLER 5.0 MM
A01  ROLLER 0.2 MM
NEW
27 Jan 22



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com