| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ATP16-DL5-R-06M0S-AG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - C&K Components |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ATP16-DL5-R-06M0S-AG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - C&K Components |
|
2 / 4 page ![]() A-132 Dimensions are shown: mm (inches) Specifications and dimensions subject to change www.ckswitches.com A ATP16 Series Anti-Vandal Sealed Pushbutton Switch STANDARD VIEW 5 Jul 22 ACTUATOR STYLE D DOME S STANDARD / FLAT ACTUATOR INDICATOR w e i v d r a d n a t S E M O D t a l F / d r a d n a t S 6 1 P T A ) y r a t n e m o M 6 ( 1 P T A ( k c o L ) .09 (2.2) .79 (20) .16 (4) .02 (0.5) .54 (13.8) M16x1.0 .06 (1.5) .60 (15.3) .16 (4) .11 (2.74) .02 (0.5) M16x1.0 .09 (2.2) FLAT 1.04 (26.3) .18 (4.5) .08 (2) .02 (0.5) .77 (19.6) M16x1.0 DOME LOCK STANDARD / FLAT MOMENTARY e l y t s r o t a u t c A E M O D - D t a l F / d r a d n a t S - S .09 (2.2) .06 (1.5) L1 RING L5 RING & POWER r o t a c i d n i r o t a u t c A g n i R / e m o D - 1 L r e w o P & g n i R / e m o D - 5 L .73 (ø18.5) .47 (ø11.9) .41 (ø10.5) .47 (ø11.9) .73 (ø18.5) .41 (ø10.5) .47 (ø12) .73 (ø18.5) CAP .47 (ø12) A |