công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9744ACP-PCBZ bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9744ACP-PCBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit, 210 MSPS TxDAC짰 D/A Converter
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9744ACP-PCBZ bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD9744ACP-PCBZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9744ACP-PCBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9744ACP-PCBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9744ACP-PCBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9744ACP-PCBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9744ACP-PCBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9744ACP-PCBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9744ACP-PCBZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD9744ACP-PCBZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 32 page
background image
AD9744
Data Sheet
Rev. C | Page 10 of 32
Figure 17. SFDR vs. Temperature at 165 MSPS, 0 dBFS
Figure 18. Single-Tone SFDR
Figure 19. Dual-Tone SFDR
Figure 20. Four-Tone SFDR
Figure 21. Two-Carrier UMTS Spectrum,
fCLOCK = 122.88 MSPS (ACLR = 64 dB) LFCSP Package
Figure 22. Single-Carrier UMTS Spectrum,
fCLOCK = 61.44 MSPS (ACLR = 74 dB) LFCSP Package
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
0
20
–40
–20
40
60
80
TEMPERATURE (°C)
4MHz
19MHz
34MHz
49MHz
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
1
6
11
16
21
26
31
36
FREQUENCY (MHz)
fCLOCK = 78MSPS
fOUT = 15.0MHz
SFDR = 79dBc
AMPLITUDE = 0dBFS
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
1
6
11
16
21
26
31
36
FREQUENCY (MHz)
fCLOCK = 78MSPS
fOUT1 = 15.0MHz
fOUT2 = 15.4MHz
SFDR = 77dBc
AMPLITUDE = 0dBFS
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
1
6
11
16
21
26
31
36
FREQUENCY (MHz)
fCLOCK = 78MSPS
fOUT1 = 15.0MHz
fOUT2 = 15.4MHz
fOUT3 = 15.8MHz
fOUT4 = 16.2MHz
SFDR = 75dBc
AMPLITUDE = 0dBFS
–120
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
FREQUENCY (MHz)
CENTER 33.22 MHz
3 MHz
SPAN 30 MHz
CU1
C0
C0
C11
C11
C12
C12
CU1
CU2
CU2
–39.01dBm
29.38000000MHz
CHPWR –19.26dBm
ACP UP –64.98dB
ACP LOW +0.55dB
ALT1 UP –66.26dB
ALT1 LOW –64.23dB
CENTER 10MHz
FREQ OFFSET
5.000MHz
REF BW
3.840MHz
LOWER
dBc
–74.62
dBm
–84.12
UPPER
dBc
–75.04
dBm
–84.54
SPAN 18MHz
–120
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
RES BW = 30kHz
VBW = 300kHz
ATTEN = 8dB
AVG = 50



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com