công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMP28A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SMP28A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SMP28A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SMP28A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SMP28A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SMP28A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SMP28A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SMP28A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SMP3V3 thru SMP36A
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 25-Apr-2022
3
Document Number: 88481
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES (TA = 25 °C unless otherwise noted)
Fig. 1 - Peak Pulse Power Rating Curve
Fig. 2 - Pulse Derating Curve
Fig. 3 - Pulse Waveform
Fig. 4 - Typical Junction Capacitance
Fig. 5 - Typical Transient Thermal Impedance
Non-Repetitive Pulse
Waveform shown in Fig. 3
T
A = 25 °C
td - Pulse Width (µs)
10
0.1
0.1
100
10 000
1
1000
10
1
0.2" x 0.2" (5.0 mm x 5.0 mm)
Copper Pad Areas
TJ - Initial Temperature (°C)
100
0
0
150
200
25
175
50
50
75
25
125
100
75
t - Time (ms)
150
0
04.0
1.0
2.0
100
50
3.0
t
d
t
r = 10 µs
Half Value -
I
PPM
I
PP
2
10/1000 µs Waveform
as defined by R.E.A.
T
J = 25 °C
Pulse Width (t
d)
is defined as the Point
where the Peak Current
decays to 50 % of I
PPM
Peak Value
I
PPM
Measured at
Zero Bias
Measured at
Stand-Off
Voltage, V
WM
VWM - Reverse Stand-Off Voltage (V)
10 000
10
1100
10
1000
100
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
t - Pulse Duration (s)
1000
0.1
0.001
1000
1
10
1
100
0.1
0.01
100
10



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com