công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HV9921 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Supertex, Inc

tên linh kiện HV9921
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Pin Switch-Mode LED Lamp Driver IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUTEX [Supertex, Inc]
Trang chủ  http://www.supertex.com
Logo SUTEX - Supertex, Inc

HV9921 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Supertex, Inc

Back Button HV9921 Datasheet HTML 2Page - Supertex, Inc HV9921 Datasheet HTML 3Page - Supertex, Inc HV9921 Datasheet HTML 4Page - Supertex, Inc HV9921 Datasheet HTML 5Page - Supertex, Inc HV9921 Datasheet HTML 6Page - Supertex, Inc HV9921 Datasheet HTML 7Page - Supertex, Inc HV9921 Datasheet HTML 8Page - Supertex, Inc HV9921 Datasheet HTML 9Page - Supertex, Inc HV9921 Datasheet HTML 10Page - Supertex, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
HV9921/22
NR040805
8
Step 3.
Calculating total parasitic capacitance using
(3)
pF
pF
pF
pF
pF
C
P
33
8
15
5
5
=
+
+
+
=
Step 4.
Calculating the leading edge spike duration
using (4), (5)
)
(
113
50
100
33
2
135
MIN
BLANK
SPIKE
T
ns
ns
mA
pF
V
T
<
≈
+
⋅
⋅
=
Step 5.
Estimating power dissipation in HV9922 at
135VAC using (8) and (10)
Switching power loss:
()
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
−
⋅
⋅
+
⋅
⋅
≈
7
.
0
30
135
50
100
2
33
135
5
.
10
2
1
V
V
ns
mA
pF
V
s
P
SWITCH
µ
mW
P
SWITCH
65
≈
Minimum duty ratio:
23
.
0
)
2
135
7
.
0
/(
30
≈
⋅
⋅
=
V
V
D
m
Conduction power loss:
(
)
mW
V
A
mA
P
COND
175
135
200
62
.
0
200
50
32
.
0
2
≈
⋅
⋅
+
Ω
⋅
⋅
=
µ
Total power dissipation in HV9922:
mW
mW
mW
P
TOTAL
240
175
65
=
+
=
Step 6.
Selecting input capacitor CIN
W
mA
V
5
.
1
50
30
Power
Output
=
⋅
=
Select CIN 0.22µF, 250V.
Figure 2.
Universal 85-264VAC LED Lamp Driver
C
IN
AC Line
85-264V
C
DD
1
3
2
HV9921
D1
L1
LED
1 -LED12
D2
U1
D3
D4
D5
C
IN2
L
IN
VRD1
F1
C
O
VDD
DRAIN
GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com