công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBRB2090CT-M3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MBRB2090CT-M3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MBRB2090CT-M3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  MBRB2090CT-M3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MBRB2090CT-M3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MBRB2090CT-M3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MBRB2090CT-M3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MBRB2090CT-M3, MBRB20100CT-M3
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 03-Jul-2018
2
Document Number: 87980
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES (TA = 25 °C unless otherwise noted)
Fig. 1 - Forward Current Derating Curve
Fig. 2 - Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
Per Diode
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics
Per Diode
Fig. 4 - Typical Reverse Characteristics
Per Diode
THERMAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
MBRB
UNIT
Typical thermal resistance per diode
RJA
60
°C/W
RJC
2.0
ORDERING INFORMATION (Example)
PACKAGE
PREFERRED P/N
UNIT WEIGHT (g)
PACKAGE CODE
BASE QUANTITY
DELIVERY MODE
TO-263AB
MBRB20100CT-M3/4W
1.38
4W
50/tube
Tube
TO-263AB
MBRb20100CT-M3/8W
1.38
8W
800/reel
Tape and reel
0
4
8
12
20
0
50
100
150
16
Case Temperature (°C)
Resistive or Inductive Load
40
60
100
80
140
120
160
1
100
10
T
J = TJ Max.
8.3 ms Single Half Sine-Wave
Number of Cycles at 60 Hz
0
0.2
0.1
0.5
1.0
0.4
0.3
1
100
10
0.01
0.1
0.6
0.7
0.8
0.9
Instantaneous Forward Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
20
10
100
40
60
80
1
10
0.01
0.1
100
0.001
30
50
70
90
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com