công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAMB5111 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - DAICO Industries, Inc.

tên linh kiện DAMB5111
Giải thích chi tiết về linh kiện  Amplifier
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DAICO [DAICO Industries, Inc.]
Trang chủ  http://www.daico.com
Logo DAICO - DAICO Industries, Inc.

DAMB5111 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - DAICO Industries, Inc.

  DAMB5111 Datasheet HTML 1Page - DAICO Industries, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MODEL NO.
DAMB5111
Amplifier
FEATURES
1-8 GHz Broad Bandwidth
Typical Gain of 8 dB
+16 dBm P-out @ 1 dB compression
Single Power Supply
Input/Output VSWR Typical 1.5:1
20-Pin Hermetic Package
Available as Die, Part# DAMB4011D
AMPR
DA ICO
I ndustries
Rev. ND / Iss. 1
.310
±.003
.310
±.003
.045
±.005
.080
±.010
.016
±.001
.005
±.001
.02 7
±.004
.125 Dia.
±.003
Thermal
Button
PIN 1
.050 Typ.
.020
±.002
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
6789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N/C
OUTPUT
N/C
N/C
N/C
N/C
INPUT
100pF
+12V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02468
10
12
FREQUENCY (GHz)
Gain vs. Freq. (packaged)
Note:
1. Min / Max Values Listed are Production Tested
2. Frequency Separation of Two Signals is 500 KHz
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
TA = 25
˚C, VDD = +12V, RF = 4.0 GHz
Parameter
Min
Typ
Max Units
Frequency of Operation
1
8
GHz
Gain
6.8
8
dB
Gain Flatness
±0.5
±1.0
dB
Noise Figure
5
dB
Output 1 dB Compression
+16
dBm
Input / Output VSWR
1.5:1
2:1
Reverse Isolation
18
23
dB
Output Third-Order Intercept
+28
dBm
DC Power Supply
10
12
15
V
Supply Current
100
120
mA
(1)
(2)
FREQ
S11
S21
S12
S22
GHz
MAG. ANG.
MAG.
ANG.
MAG.
ANG.
MAG.
ANG.
0.5
0.031
26
2.398
-169
0.016
82
0.371
-60
1.0
0.054
-66
2.834
159
0.028
56
0.304
-86
2.0
0.052
-140
2.662
115
0.041
35
0.247
-135
3.0
0.033
-114
2.528
80
0.061
18
0.236
-177
4.0
0.077
-102
2.486
47
0.080
-7
0.224
141
5.0
0.141
-122
2.561
14
0.097
-37
0.168
101
6.0
0.195
-145
2.683
-26
0.105
-74
0.060
70
7.0
0.216
-176
2.644
-68
0.104
-115
0.096
160
8.0
0.113
150
2.673
-116
0.112
-163
0.166
110
9.0
0.258
-122
2.473
177
0.135
126
0.070
-97
10.0
0.407
176
1.675
113
0.133
60
0.339
152
10.5
0.069
111
2.282
52
0.180
8
0.206
57
S-Parameters (typical) -I
DD
= 99.1 mA
Note:
1. Test Conditions: VDD = +12V, TA = 25
°C.
2. S-Parameters and other data have been measured with the die
in a microstrip test fixture as shown in the typical bonding diagram.
OUTPUT
INPUT
02468
10
12
-10
-15
-20
-25
-30
-5
0
FREQUENCY (GHz)
Input / Output Return Loss vs. Freq. (packaged)


Số phần tương tự - DAMB5111

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ITT Industries
DAMB-11W1S-NMB-77 ITT-DAMB-11W1S-NMB-77 Datasheet
9Mb / 301P
D Subminiature Connectors
DAMB-7W2S-NMB-76 ITT-DAMB-7W2S-NMB-76 Datasheet
9Mb / 301P
D Subminiature Connectors
DAMB-7W2S-NMB-77 ITT-DAMB-7W2S-NMB-77 Datasheet
9Mb / 301P
D Subminiature Connectors
More results

Mô tả tương tự - DAMB5111

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
BC182 ONSEMI-BC182 Datasheet
60Kb / 4P
Amplifier Transistors Amplifier Transistors
March, 2007 ??Rev. 5
logo
M/A-COM Technology Solu...
A75-2 MA-COM-A75-2 Datasheet
1Mb / 2P
Cascadable Amplifier Cascadable Amplifier
A87-2 MA-COM-A87-2 Datasheet
1Mb / 2P
Cascadable Amplifier Cascadable Amplifier
logo
American Accurate Compo...
JXWBLA-T-1-150-20 AAC-JXWBLA-T-1-150-20 Datasheet
59Kb / 1P
Amplifier
logo
RF Micro Devices
RFPA3800 RFMD-RFPA3800_14 Datasheet
1Mb / 12P
AMPLIFIER
logo
Mini-Circuits
ZFL-2HAD MINI-ZFL-2HAD Datasheet
267Kb / 2P
Amplifier
logo
Analog Devices
HMC752LC4 AD-HMC752LC4 Datasheet
434Kb / 8P
MMIC AMPLIFIER AMPLIFIER
logo
Marki Microwave
ADA-0416 MARKIMICROWAVE-ADA-0416 Datasheet
469Kb / 6P
MMIC AMPLIFIER/DOUBLER/AMPLIFIER
ADA-1030 MARKIMICROWAVE-ADA-1030 Datasheet
470Kb / 6P
MMIC AMPLIFIER/DOUBLER/AMPLIFIER
ADA-2052 MARKIMICROWAVE-ADA-2052 Datasheet
471Kb / 6P
AMPLIFIER/DOUBLER/AMPLIFIER
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com