công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UFB60FA40P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện UFB60FA40P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Insulated Ultrafast Rectifier Module, 60 A
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

UFB60FA40P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  UFB60FA40P_V01 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix UFB60FA40P_V01 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix UFB60FA40P_V01 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix UFB60FA40P_V01 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix UFB60FA40P_V01 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix UFB60FA40P_V01 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix UFB60FA40P_V01 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix UFB60FA40P_V01 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
www.vishay.com
For technical questions within your region, please contact one of the following:
Document Number: 94521
4
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
Revision: 21-Jul-10
UFB60FA40P
Vishay Semiconductors
Insulated Ultrafast
Rectifier Module, 60 A
Not Available for New Designs, Use VS-UFB80FA40
Fig. 5 - Maximum Allowable Case Temperature vs.
Average Forward Current (Per Leg)
Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics (Per Leg)
Fig. 7 - Typical Reverse Recovery Time vs. dIF/dt
Fig. 8 - Typical Stored Charge vs. dIF/dt
Note
(1) Formula used: TC = TJ - (Pd + PdREV) x RthJC;
Pd = Forward power loss = IF(AV) x VFM at (IF(AV)/D) (see fig. 6);
PdREV = Inverse power loss = VR1 x IR (1 - D); IR at VR1 = Rated VR
Average Forward Current - I
F(AV)
(A)
20
40
60
80
100
120
140
160
0
10203040506070
DC
see note (1)
Square wave (D = 0.50)
Rated Vr applied
Average Forward Current - I
F(AV)
(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10203040506070
DC
RMS Limit
D = 0.01
D = 0.02
D = 0.05
D = 0.10
D = 0.20
D = 0.50
dI F /dt (A/µs )
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
0
0
0
1
0
0
1
Tj = 125˚C
Tj = 25˚C
If = 30A
Vrr = 100V
dI F/dt (A/µs )
0
400
800
1200
1600
2000
2400
0
0
0
1
0
0
1
Tj = 125˚C
Tj = 25˚C
If = 30A
Vrr = 100V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com