công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SE4L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rectron Semiconductor

tên linh kiện SE4L
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 400 Volts CURRENT 1.0 Ampere
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

SE4L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rectron Semiconductor

  SE4L Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor SE4L Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor SE4L Datasheet HTML 3Page - Rectron Semiconductor SE4L Datasheet HTML 4Page - Rectron Semiconductor SE4L Datasheet HTML 5Page - Rectron Semiconductor SE4L Datasheet HTML 6Page - Rectron Semiconductor SE4L Datasheet HTML 7Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
AMBIENT TEMPERATURE, (OC)
25
1.0
0
0
0.8
0.6
0.4
0.2
75
50
175
100
125
150
RATING AND CHARACTERISTICS CURVES ( SE1L THRU SE6L )
FIG.2 TYPICAL FORWARD CURRENT
DERATING CURVE
FIG.1 TEST CIRCUIT DIAG
GRAM AND REVERSE RECOVER
RY TIME CHARACTER
RISTIC
trr
+0.5A
50
NONINDUCTIVE
10
NONINDUCTIVE
0
-0.25A
-1.0A
1cm
SET TIME BASE FOR 14/1ns/cm
NOTES: 1 Rise Time = 7ns max. Input Impedance =
1 megohm. 22pF.
2. Rise Time = 10ns max. Source Impedance =
50 ohms.
D.U.T
25 Vdc
(approx)
( - )
( - )
( + )
( + )
1
NON-
INDUCTIVE
OSCILLOSCOPE
(NOTE 1)
PULSE
GENERATOR
(NOTE 2)
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
Inductive Load
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, (%)
0
0.1
10
1.0
1000
100
60
20
40
80
100
120
140
FIG.3
REVERSE
CHARACTERISTICS
TA = 25 OC
TA = 75 OC
TA = 125 OC
MAXIMUM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com