| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MSB302S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rectron Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSB302S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rectron Semiconductor |
|
3 / 6 page ![]() REEL TAPING SPECIFICATIONS FOR SURFACE MOUNT DEVICES - MSBS 0.272 0.004 0.299 0.004 0.067 0.004 0.059 0.004 12.992 0.079 0.646 0.079 0.512 0.008 0.069 0.004 0.295 0.004 0.472 0.004 0.157 0.004 0.079 0.004 0.63 0.012 ITEM SYMBOL SPECIFICATIONS (mm) SPECIFICATIONS (inch) Carrier width Carrier length Carrier depth Sprocket hole Reel outside diameter Reel inner diameter Feed hole diameter Sprocket hole position Punch hole position Punch hole pitch Sprocket hole pitch Embossment center Reel width A B C d D D1 D2 E F P P0 P1 W W1 0.69 0.1 7.60 0.1 1.70 0.1 1.50 0.1 330.0 2.0 16.4 2.0 13.0 0.2 1.75 0.1 7.5 0.1 12.0 0.1 4.0 0.1 2.0 0.1 16.0 0.3 22.4 1.0 Tape width 0.882 0.039 1 Fig.: Configuration of MSBS REEL TAPING |