công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCC0HMJ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BCC0HMJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Ended Cordsets
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BCC0HMJ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BCC0HMJ Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BCC0HMJ Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd. BCC0HMJ Datasheet HTML 3Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Single-Ended Cordsets
BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-300
Order Code: BCC0HMJ
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-06-03-11
Subject to change without notice: 247245
ETIM 6.0: EC001855
BCC0HMJ_0.77_2022-06-14
2 / 3
Connector Drawings
PIN 1: violet
PIN 2: red
PIN 3: gray
PIN 4: red/blue
PIN 5: green
PIN 6: blue (1.0mm²)
PIN 7: gray/pink
PIN 8: white/green
PIN 9: white/yellow
PIN10: white/gray
PIN 11: black
PIN12: green/yellow (1.0mm²)
PIN13: yellow/brown
PIN 14: brown/green
PIN 15: white
PIN 16: yellow
PIN 17: pink
PIN 18: gray/brown
PIN 19: brown (1.0mm²)



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com