công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OVLFB3C7 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - OPTEK Technologies

tên linh kiện OVLFB3C7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Round Blue Through-hole LED Lamp (5 mm)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTEK [OPTEK Technologies]
Trang chủ  http://www.optekinc.com
Logo OPTEK - OPTEK Technologies

OVLFB3C7 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - OPTEK Technologies

  OVLFB3C7 Datasheet HTML 1Page - OPTEK Technologies OVLFB3C7 Datasheet HTML 2Page - OPTEK Technologies OVLFB3C7 Datasheet HTML 3Page - OPTEK Technologies OVLFB3C7 Datasheet HTML 4Page - OPTEK Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.
OPTEK Technology Inc. — 1645 Wallace Drive, Carrollton, Texas 75006
Phone: (972) 323-2200 or (800) 341-4747
FAX: (972) 323-2396 sensors@optekinc.com www.optekinc.com
Issue A
10/05
Page 1 of 4
Round Blue Through-hole LED
Lamp (5 mm)
OVLFB3C7
x
High brightness with well-defined spatial radiation patterns
x
UV-resistant epoxy lens
x
Blue (470 nm)
Product Photo Here
Part Number
Material
Emitted Color
Intensity Typ. mcd
Lens Color
InGaN
Blue
Water Clear
OVLFB3C7
1350
The OVLFB3C7 is a high-intensity InGaN LED mounted in a clear plastic T-1¾ package. Its UV-resistant epoxy
lens makes this device an optimal solution for outdoor applications. This LED provides a well-defined and even
emission pattern.
Applications
x
Traffic and pedestrian signals
x
Signage and architectural lighting
x
Backlighting
x
Automotive
DO NOT LOOK DIRECTLY
AT LED WITH UNSHIELDED
EYES OR DAMAGE TO
RETINA MAY OCCUR.
RoHS
Moisture


Số phần tương tự - OVLFB3C7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TT Electronics.
OVLFB3C7 TTELEC-OVLFB3C7 Datasheet
712Kb / 8P
Round Through-Hole LED Lamp
OVLFB3C7 TTELEC-OVLFB3C7 Datasheet
1Mb / 8P
Round Through-Hole LED Lamp (5 mm)
08/2017
More results

Mô tả tương tự - OVLFB3C7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OPTEK Technologies
OVLBB4C7 OPTEK-OVLBB4C7 Datasheet
1Mb / 5P
Round Blue Through-hole LED Lamp (3mm)
OVLBR4C7 OPTEK-OVLBR4C7 Datasheet
1Mb / 5P
Round Red Through-hole LED Lamp (3mm)
OVLBY4C7 OPTEK-OVLBY4C7 Datasheet
1Mb / 5P
Round Yellow Through-hole LED Lamp (3mm)
OVLFG3C7 OPTEK-OVLFG3C7 Datasheet
1Mb / 4P
Round Green Through-hole LED Lamp (5 mm)
OVLFR3C7 OPTEK-OVLFR3C7 Datasheet
1Mb / 4P
Round Red Through-hole LED Lamp (5 mm)
OVLFY3C7 OPTEK-OVLFY3C7 Datasheet
1Mb / 4P
Round Yellow Through-hole LED Lamp (5 mm)
logo
Inolux Corporation
INL-5AX30 INOLUX-INL-5AX30 Datasheet
1Mb / 12P
5 mm Through Hole Lamp
logo
TT Electronics.
OVLBB4C7 TTELEC-OVLBB4C7 Datasheet
215Kb / 9P
Round Through-Hole LED Lamp
OVLFB3C7 TTELEC-OVLFB3C7 Datasheet
712Kb / 8P
Round Through-Hole LED Lamp
logo
Broadcom Corporation.
HR5P-N4CA-00000 BOARDCOM-HR5P-N4CA-00000 Datasheet
436Kb / 6P
5-mm Round Infrared LED Lamp
May 22, 2020
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com