công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCC0C22 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BCC0C22
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Ended Cordsets
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BCC0C22 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

  BCC0C22 Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BCC0C22 Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Single-Ended Cordsets
BCC M425-0000-1A-003-PW3434-050
Order Code: BCC0C22
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-06-03-11
Subject to change without notice: 218619
ETIM 6.0: EC001855
BCC0C22_0.68_2022-06-12
1 / 2
Basic features
Application
Welding area
Approval/Conformity
CE
cULus
EAC
WEEE
Electrical connection
Bending radius min., fixed cable
5 x D
Bending radius min., flexible cable
10 x D
Cable
PUR welding spark resistant
Orange, 5 m, drag chain
compatible
Cable diameter D
4.30 mm ±0.10 mm
Cable, bending cycles min.
10 mil.
Cable, torsion stress
±360°/m
Conductor cross-section
0.34 mm²
Connection
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-
coded
Connector configuration
right-angle
Number of conductors
4
Number of pins
5
System
Molded
Electrical data
Operating voltage Ub
250 VDC / 250 VAC
Rated current (40 °C)
4.0 A
Environmental conditions
Cable temperature UL max., fixed
routing
80 °C
Cable temperature UL max., flexible
routing
80 °C
Cable temperature, drag chain
-25...60 °C
Cable temperature, fixed routing
-50...90 °C
Cable temperature, flexible routing
-25...90 °C
IP rating
IP67, IP68, IP69K
Interface
Switching output
Complementary
Material
Cable jacket material, note
welding spark resistant
Cable jacket, material
PUR
Material contact carrier
PUR
Material contacts
Bronze
Material cover nut
Die-cast zinc
Material grip
PUR
Mechanical data
Acceleration max., drag chain
5 m/s²
Cable jacket, color
Orange
Cable length L
5.00 m
Cable properties
drag chain compatible
Horizontal travel permitted, drag
chain
5 m
Tightening torque pigtail
0.6 Nm
Traverse speed max., drag chain
200 m/min
Vertical travel permitted, drag chain
2 m


Số phần tương tự - BCC0C22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Balluff Korea Ltd.
BCC0C20 BALLUFF-BCC0C20 Datasheet
104Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.46_2022-04-14
BCC0C21 BALLUFF-BCC0C21 Datasheet
123Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.77_2022-04-13
BCC0C23 BALLUFF-BCC0C23 Datasheet
106Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.58_2022-01-17
BCC0C24 BALLUFF-BCC0C24 Datasheet
103Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.42_2022-04-14
BCC0C29 BALLUFF-BCC0C29 Datasheet
100Kb / 2P
Double-Ended Cordsets
2024-03-27
More results

Mô tả tương tự - BCC0C22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Balluff Korea Ltd.
BCC02M6 BALLUFF-BCC02M6 Datasheet
103Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.64_2022-04-14
BCC053U BALLUFF-BCC053U Datasheet
122Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.79_2022-04-14
BCC06HN BALLUFF-BCC06HN Datasheet
107Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.65_2022-04-13
BCC0727 BALLUFF-BCC0727 Datasheet
107Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
1_2018-12-17
BCC09CP BALLUFF-BCC09CP Datasheet
163Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.63_2022-04-14
BCC02N5 BALLUFF-BCC02N5 Datasheet
98Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.73_2022-01-17
BCC02NA BALLUFF-BCC02NA Datasheet
105Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.34_2022-01-18
BCC02NK BALLUFF-BCC02NK Datasheet
99Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.75_2022-01-17
BCC02NW BALLUFF-BCC02NW Datasheet
122Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
1_2021-10-12
BCC032W BALLUFF-BCC032W Datasheet
107Kb / 2P
Single-Ended Cordsets
0.64_2022-04-14
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com