công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OVLEW1CB9 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OPTEK Technologies

tên linh kiện OVLEW1CB9
Giải thích chi tiết về linh kiện  White High-Intensity LED Lamp White High-Intensity LED Lamp
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTEK [OPTEK Technologies]
Trang chủ  http://www.optekinc.com
Logo OPTEK - OPTEK Technologies

OVLEW1CB9 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OPTEK Technologies

  OVLEW1CB9 Datasheet HTML 1Page - OPTEK Technologies OVLEW1CB9 Datasheet HTML 2Page - OPTEK Technologies OVLEW1CB9 Datasheet HTML 3Page - OPTEK Technologies OVLEW1CB9 Datasheet HTML 4Page - OPTEK Technologies OVLEW1CB9 Datasheet HTML 5Page - OPTEK Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
OPTEK Technology Inc. — 1645 Wallace Drive, Carrollton, Texas 75006
Phone: (972) 323-2200 or (800) 341-4747
FAX: (972) 323-2396 sensors@optekinc.com www.optekinc.com
Issue A
10/05
Page 4 of 5
OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.
Typical Electro-Optical Characteristics Curves
Forward Current vs Forward Voltage
mA
V
Forward Current vs Ambient Temperature
°C
mA
White High-Intensity LED Lamp
OVLEW1CB9
Chromaticity Coordinate vs Forward Current
mA
Relative Luminous Intensity vs Forward Current
mA
150%
100%
50%
0%
Relative Luminous Intensity vs Wavelength
nm
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Relative Intensity vs Angle Displacement
Radiation Angle
100%
50%



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com