công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AV2001 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Avic Technology

tên linh kiện AV2001
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVICTEK [Avic Technology]
Trang chủ  
Logo AVICTEK - Avic Technology

AV2001 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Avic Technology

  AV2001 Datasheet HTML 1Page - Avic Technology AV2001 Datasheet HTML 2Page - Avic Technology AV2001 Datasheet HTML 3Page - Avic Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
D
b
D1
e
e1
TO-92 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
Symbol
A
A1
b
c
D
D1
E
e
e1
L
Ö
Min
3.300
1.100
0.380
0.360
4.400
3.430
4.300
2.440
14.100
0.000
Max
3.700
1.400
0.550
0.510
4.700
4.700
2.640
14.500
1.600
0.380
Min
0.130
0.043
0.015
0.014
0.173
0.135
0.169
0.096
0.555
0.000
Max
0.146
0.055
0.022
0.020
0.185
0.185
0.104
0.571
0.063
0.015
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
0.050TYP
1.270TYP
φ
@vic
AV2001
Copyright @vic Electronics Corp.
3
Website http://www.avictek.com



Html Pages

1 2 3