| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC270 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC270 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Infineon Technologies AG |
|
39 / 279 page ![]() TC270 / TC275 / TC277 DC-Step Package and Pinning DefinitionsTC275x Pin Definition and Functions: Data Sheet 35 V 1.0 2017-01 136 P15.3 I MP / PU1 / VEXT General-purpose input TIN74 GTM input ARX0B ASCLIN0 input SCLK2A QSPI2 input RXDCAN1A CAN node 1 input P15.3 O0 General-purpose output TOUT74 O1 GTM output ATX0 O2 ASCLIN0 output SCLK2 O3 QSPI2 output END03 O4 MSC0 output EN01 O5 MSC0 output – O6 Reserved – O7 Reserved 137 P15.4 I MP / PU1 / VEXT General-purpose input TIN75 GTM input MRST2A QSPI2 input REQ0 SCU input SCL0C I2C0 input P15.4 O0 General-purpose output TOUT75 O1 GTM output ATX1 O2 ASCLIN1 output MRST2 O3 QSPI2 output – O4 Reserved – O5 Reserved SCL0 O6 I2C0 output CC62 O7 CCU60 output Table 2-7 Port 15 Functions (cont’d) Pin Symbol Ctrl Type Function |