công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMH4803AS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Summit Microelectronics, Inc.

tên linh kiện SMH4803AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Distributed Power Hot Swap Controller
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMMIT [Summit Microelectronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.summitmicro.com
Logo SUMMIT - Summit Microelectronics, Inc.

SMH4803AS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Summit Microelectronics, Inc.

  SMH4803AS Datasheet HTML 1Page - Summit Microelectronics, Inc. SMH4803AS Datasheet HTML 2Page - Summit Microelectronics, Inc. SMH4803AS Datasheet HTML 3Page - Summit Microelectronics, Inc. SMH4803AS Datasheet HTML 4Page - Summit Microelectronics, Inc. SMH4803AS Datasheet HTML 5Page - Summit Microelectronics, Inc. SMH4803AS Datasheet HTML 6Page - Summit Microelectronics, Inc. SMH4803AS Datasheet HTML 7Page - Summit Microelectronics, Inc. SMH4803AS Datasheet HTML 8Page - Summit Microelectronics, Inc. SMH4803AS Datasheet HTML 9Page - Summit Microelectronics, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2
SMH4803A
2051 4.4 3/15/01
Preliminary
SUMMIT MICROELECTRONICS, Inc.
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
PROGRAMM-
ABLE
DELAY
PROGRAMM-
ABLE
DELAY
PROGRAMM-
ABLE
DELAY
+
–
+
–
+
–
Programmable
Quick Trip
Ref. Voltage
50mV
FAULT
LATCH
AND
DUTY
CYCLE
TIMER
FILTER
+
–
5V
2.5V
12V
VGATE
SENSE
+
–
VDD
VSS
MODE
RESET#
CBSENSE
EN/TS
PD1#
PD2#
UV
OV
PG3#
ENPGA
ENPGB
2.5VREF
PG2#
PG1#
DRAIN
SENSE
VGATE
FAULT#
5.0VREF
12VREF
50k
Ω
200k
Ω
50k
Ω
2051 BD 1.3
3
4
5
15
16
20
12
11
1
10
8
7
9
6
2
18
13
19
17
14
50k
Ω
50k
Ω
50k
Ω
50k
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com