công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC5644BCACMJ8 bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SPC5644BCACMJ8
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5646C Microcontroller Datasheet
PDF  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

SPC5644BCACMJ8 bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - NXP Semiconductors

Back Button SPC5644BCACMJ8 Datasheet HTML 79Page - NXP Semiconductors SPC5644BCACMJ8 Datasheet HTML 80Page - NXP Semiconductors SPC5644BCACMJ8 Datasheet HTML 81Page - NXP Semiconductors SPC5644BCACMJ8 Datasheet HTML 82Page - NXP Semiconductors SPC5644BCACMJ8 Datasheet HTML 83Page - NXP Semiconductors SPC5644BCACMJ8 Datasheet HTML 84Page - NXP Semiconductors SPC5644BCACMJ8 Datasheet HTML 85Page - NXP Semiconductors SPC5644BCACMJ8 Datasheet HTML 86Page - NXP Semiconductors SPC5644BCACMJ8 Datasheet HTML 87Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 83 / 116 page
background image
Electrical Characteristics
MPC5646C Microcontroller DataSheet, Rev. 7
NXP Semiconductors
83
Figure 22. MII transmit signal timing diagram
4.18.3
MII Async Inputs Signal Timing (CRS and COL)
Figure 23. MII async inputs timing diagram
4.18.4
MII Serial Management Channel Timing (MDIO and MDC)
The FEC functions correctly with a maximum MDC frequency of 2.5 MHz.
Table 45. MII transmit signal timing1
1 Output pads configured with SRE = 0b11.
Spec
Characteristic
Min
Max
Unit
M5
TX_CLK to TXD[3:0],
TX_EN, TX_ER
invalid
5—
ns
M6
TX_CLK to TXD[3:0],
TX_EN, TX_ER valid
—25
ns
M7
TX_CLK pulse width
high
35%
65%
TX_CLK period
M8
TX_CLK pulse width
low
35%
65%
TX_CLK period
Table 46. MII Async Inputs Signal Timing1
1 Output pads configured with SRE = 0b11.
Spec
Characteristic
Min
Max
Unit
M9
CRS, COL minimum
pulse width
1.5
—
TX_CLK period
M6
TX_CLK (input)
TXD[3:0] (outputs)
TX_EN
TX_ER
M5
M7
M8
CRS, COL
M9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com