công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB1108A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

tên linh kiện LB1108A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Input
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PF [Pepperl+Fuchs Inc.]
Trang chủ  https://www.pepperl-fuchs.com/
Logo PF - Pepperl+Fuchs Inc.

LB1108A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

  LB1108A Datasheet HTML 1Page - Pepperl+Fuchs Inc. LB1108A Datasheet HTML 2Page - Pepperl+Fuchs Inc. LB1108A Datasheet HTML 3Page - Pepperl+Fuchs Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Technical Data
Power
Po
58.2 mW (linear characteristic)
Certificate
PF 08 CERT 1234 X
Marking
1
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanic isolation
Input/power supply, internal bus
safe electrical isolation acc. to EN 60079-11, voltage peak value 375 V
Directive conformity
Directive 2014/34/EU
EN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010
International approvals
ATEX approval
PTB 03 ATEX 2042 X
UL approval
E106378
IECEx approval
BVS 09.0037X
Approved for
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
General information
System information
The module has to be mounted in appropriate backplanes (LB9***) in Zone 2 or
outside hazardous areas. Here, observe the corresponding declaration of conformity.
For use in hazardous areas (e. g. Zone 2, Zone 22 or Div. 2) the module must be
installed in an appropriate enclosure.
Supplementary information
EC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity,
Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For
information see www.pepperl-fuchs.com.
Assembly
8
7
6
5
4
3
2
1
16
15
14
13
12
11
10
9
P
I
Front view
Status LED red
Power LED green
Sockets for
removable plugs
blue (accessory)
Digital Input
LB1108A
3
Germany: +49 621 776 2222
Pepperl+Fuchs Group
Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".
USA: +1 330 486 0002
Singapore: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com
pa-info@us.pepperl-fuchs.com
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com
pa-info@de.pepperl-fuchs.com



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com