| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPC5644BCACLU8 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC5644BCACLU8 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - NXP Semiconductors |
|
32 / 116 page ![]() MPC5646C Microcontroller DataSheet, Rev. 7 Package pinouts and signal descriptions NXP Semiconductors 32 PJ[4] PCR[148] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[148] SCK_5 E1UC[18] — SIUL DSPI_5 eMIOS_1 — I/O I/O I/O — M/S Tristate 5 5 D3 PJ[5] PCR[149] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[149] — — — ADC0_S[28] SIUL — — — ADC_0 I/O — — — I S Tristate — 113 N12 PJ[6] PCR[150] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[150] — — — ADC0_S[29] SIUL — — — ADC_0 I/O — — — I S Tristate — 112 N15 PJ[7] PCR[151] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[151] — — — ADC0_S[30] SIUL — — — ADC_0 I/O — — — I S Tristate — 111 P16 PJ[8] PCR[152] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[152] — — — ADC0_S[31] SIUL — — — ADC_0 I/O — — — I S Tristate — 110 P15 PJ[9] PCR[153] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[153] — — — ADC1_S[8] SIUL — — — ADC_1 I/O — — — I STristate — 68 P5 PJ[10] PCR[154] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[154] — — — ADC1_S[9] SIUL — — — ADC_1 I/O — — — I STristate — 67 T5 PJ[11] PCR[155] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[155] — — — ADC1_S[10] SIUL — — — ADC_1 I/O — — — I STristate — 60 R3 Table 4. Functional port pin descriptions (continued) Port pin PCR Function Pin number |