| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC5644BCAMMJ1 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC5644BCAMMJ1 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - NXP Semiconductors |
|
34 / 116 page ![]() MPC5646C Microcontroller DataSheet, Rev. 7 Package pinouts and signal descriptions NXP Semiconductors 34 PK[4] PCR[164] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[164] LIN8TX CAN5TX E1UC[1] SIUL LINFlexD_8 FlexCAN_5 eMIOS_1 I/O O O I/O M/S Tristate — 44 M3 PK[5] PCR[165] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPIO[165] — — — CAN2RX LIN2RX SIUL — — — FlexCAN_2 LINFlexD_2 I/O — — — I I M/S Tristate — 45 M5 PK[6] PCR[166] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[166] CAN2TX LIN2TX — SIUL FlexCAN_2 LINFlexD_2 — I/O O O — M/S Tristate — 46 M6 PK[7] PCR[167] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPIO[167] — — — CAN3RX LIN3RX SIUL — — — FlexCAN_3 LINFlexD_3 I/O — — — I I M/S Tristate — 47 M7 PK[8] PCR[168] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[168] CAN3TX LIN3TX — SIUL FlexCAN_3 LINFlexD_3 — I/O O O — M/S Tristate — 48 M8 PK[9] PCR[169] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[169] — — — SIN_4 SIUL — — — DSPI_4 I/O — — — I M/S Tristate — 197 E8 PK[10] PCR[170] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[170] SOUT_4 — — SIUL DSPI_4 — — I/O O — — M/S Tristate — 198 E7 PK[11] PCR[171] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[171] SCK_4 — — SIUL DSPI_4 — — I/O I/O — — M/S Tristate — 199 F8 PK[12] PCR[172] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[172] CS0_4 — — SIUL DSPI_4 — — I/O I/O — — M/S Tristate — 200 G12 Table 4. Functional port pin descriptions (continued) Port pin PCR Function Pin number |