| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PPC5605BAVLL4R bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PPC5605BAVLL4R bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - NXP Semiconductors |
|
32 / 114 page ![]() MPC5607B Microcontroller Data Sheet, Rev. 10 Package pinouts and signal descriptions NXP Semiconductors 32 PI[7] PCR[135] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[135] E1UC[31] CS1_4 — SIUL eMIOS_1 DSPI_4 — I/O I/O O — S Tristate — — 12 D3 PI[8] PCR[136] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[136] — — — ADC0_S[16] SIUL — — — ADC_0 I/O — — — I J Tristate — — 108 J13 PI[9] PCR[137] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[137] — — — ADC0_S[17] SIUL — — — ADC_0 I/O — — — I J Tristate — — 109 J14 PI[10] PCR[138] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[138] — — — ADC0_S[18] SIUL — — — ADC_0 I/O — — — I J Tristate — — 110 J15 PI[11] PCR[139] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPIO[139] — — — ADC0_S[19] SIN_3 SIUL — — — ADC_0 DSPI_3 I/O — — — I I J Tristate — — 111 J16 PI[12] PCR[140] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[140] CS0_3 — — ADC0_S[20] SIUL DSPI_3 — — ADC_0 I/O I/O — — I J Tristate — — 112 G14 PI[13] PCR[141] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[141] CS1_3 — — ADC0_S[21] SIUL DSPI_3 — — ADC_0 I/O O — — I J Tristate — — 113 G15 PI[14] PCR[142] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPIO[142] — — — ADC0_S[22] SIN_4 SIUL — — — ADC_0 DSPI_4 I/O — — — I I J Tristate — — 76 R8 Table 5. Functional port pin descriptions (continued) Port pin PCR Function Peripheral Pin number 100 LQFP 144 LQFP 176 LQFP 208 MAP BGA 4 |