công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC5606BAMLU6R bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC5606BAMLU6R
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5607B Microcontroller Data Sheet
PDF  114 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC5606BAMLU6R bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC5606BAMLU6R Datasheet HTML 91Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLU6R Datasheet HTML 92Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLU6R Datasheet HTML 93Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLU6R Datasheet HTML 94Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLU6R Datasheet HTML 95Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLU6R Datasheet HTML 96Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLU6R Datasheet HTML 97Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLU6R Datasheet HTML 98Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLU6R Datasheet HTML 99Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 114 page
background image
Electrical characteristics
MPC5607B Microcontroller Data Sheet, Rev. 10
NXP Semiconductors
95
Figure 31. Nexus TDI, TMS, TDO timing
4.17.4
JTAG characteristics
Table 49. JTAG characteristics
No.
Symbol
C
Parameter
Value
Unit
Min
Typ
Max
1tJCYC
CC
D TCK cycle time
64
—
—
ns
2tTDIS
CC
D TDI setup time
15
—
—
ns
3tTDIH
CC
D TDI hold time
5
—
—
ns
4tTMSS
CC
D TMS setup time
15
—
—
ns
5tTMSH
CC
D TMS hold time
5
—
—
ns
6tTDOV
CC
D TCK low to TDO valid
—
—
33
ns
7tTDOI
CC
D TCK low to TDO invalid
6
—
—
ns
10
TCK
TMS, TDI
TDO
11
12
Note: Numbers shown reference Table 48.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com