công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC5606BAMLL6R bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC5606BAMLL6R
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5607B Microcontroller Data Sheet
PDF  114 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC5606BAMLL6R bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC5606BAMLL6R Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLL6R Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLL6R Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLL6R Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLL6R Datasheet HTML 69Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLL6R Datasheet HTML 70Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLL6R Datasheet HTML 71Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLL6R Datasheet HTML 72Page - NXP Semiconductors MPC5606BAMLL6R Datasheet HTML 73Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 114 page
background image
Electrical characteristics
MPC5607B Microcontroller Data Sheet, Rev. 10
NXP Semiconductors
69
Figure 12. Fast external crystal oscillator (4 to 16 MHz) timing diagram
Table 37. Fast external crystal oscillator (4 to 16 MHz) electrical characteristics
Symbol
C
Parameter
Conditions1
Value
Unit
Min
Typ
Max
fFXOSC
SR — Fast external crystal
oscillator frequency
—4.0
—
16.0
MHz
gmFXOSC
CC C Fast external crystal
oscillator
transconductance
VDD = 3.3 V ± 10%,
PAD3V5V = 1
OSCILLATOR_MARGIN = 0
2.2
—
8.2
mA/V
CC P
VDD = 5.0 V ± 10%,
PAD3V5V = 0
OSCILLATOR_MARGIN = 0
2.0
—
7.4
CC C
VDD = 3.3 V ± 10%,
PAD3V5V = 1
OSCILLATOR_MARGIN = 1
2.7
—
9.7
CC C
VDD = 5.0 V ± 10%,
PAD3V5V = 0
OSCILLATOR_MARGIN = 1
2.5
—
9.2
VFXOSC
CC T Oscillation amplitude at
EXTAL
fOSC =4MHz,
OSCILLATOR_MARGIN = 0
1.3
—
—
V
fOSC =16MHz,
OSCILLATOR_MARGIN = 1
1.3
—
—
VFXOSCOP CC C Oscillation operating point
—
—
0.95
—
V
IFXOSC
2
CC T Fast external crystal
oscillator consumption
——
2
3
mA
VMXOSCOP
TMXOSCSU
VXTAL
VMXOSC
valid internal clock
90%
10%
1/fMXOSC
S_MTRANS bit (ME_GS register)
1
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com