công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP4T856 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - M-pulse Microwave Inc.

tên linh kiện MP4T856
Giải thích chi tiết về linh kiện  Moderate Power High fT NPN Silicon Transistor
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPLUSE [M-pulse Microwave Inc.]
Trang chủ  http://www.mpulsemw.com
Logo MPLUSE - M-pulse Microwave Inc.

MP4T856 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - M-pulse Microwave Inc.

  MP4T856 Datasheet HTML 1Page - M-pulse Microwave Inc. MP4T856 Datasheet HTML 2Page - M-pulse Microwave Inc. MP4T856 Datasheet HTML 3Page - M-pulse Microwave Inc. MP4T856 Datasheet HTML 4Page - M-pulse Microwave Inc. MP4T856 Datasheet HTML 5Page - M-pulse Microwave Inc. MP4T856 Datasheet HTML 6Page - M-pulse Microwave Inc. MP4T856 Datasheet HTML 7Page - M-pulse Microwave Inc. MP4T856 Datasheet HTML 8Page - M-pulse Microwave Inc. MP4T856 Datasheet HTML 9Page - M-pulse Microwave Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
Specification Subject to Change Without Notice
M-Pulse Microwave____________________________________________________________________________________
1
576 Charcot Avemue, San Jose, California 95131
Tel (408) 432-1480
Fax (408)) 432-3440
Moderate Power High fT
NPN Silicon Transistor
MP4T856 Series
Features
•High Output Power
- 16 dBm P1dB @ 1 GHz
- 10 dBm P1dB @ 2 GHz
•High Gain Bandwidth Product
•8-9 GHz fT
•High Power Gain
- |S21E|
2 = 15 dB @ 1 GHz
- |S21E|
2 = 9 dB @ 2 GHz
•Low Noise Figure
- 1.5 dB @ 1.5 GHz
Description
The
MP4T856
series
of
moderate
power
NPN
transistors prov ides low noise at 5-10 v olts operating
v oltage.
These transistors are designed to optimize
gain at moderate collector currents (20 - 60 mA).
They are useful as moderate power (+23-24 dBm) low
noise amplifiers at 0.5-2 GHz or as low noise VCO
transistors from 100 MHz to 5.0 GHz.
These inexpensiv e transistors are av ailable in the SOT-
23 (MP4T85633), the SOT-143 (MP4T85639), and the
Micro-X (MP4T85635) packages.
They are also
av ailable as chips (MP4T85600) for hybrid circuits. The
plastic packages SOT-23 and SOT-143 are normally
supplied on tape and reel.
Absolute Maximum Ratings1
Parameter
Absolute Maximum
Collector-Base Voltage
20 V
Collector-Emitter Voltage
12 V
Emitter-Base Voltage
3.0 V
Collector Current
100 mA
Junction Temperature
Chip or Ceramic Package
+200°C
Plastic Package
+150°C
Storage Temperature
Chip or Ceramic Package
-65°C to +200°C
Plastic Package
-65°C to +200°C
Power Dissipation (die)
1200 mW
1
1. See power derating curves.
Package Outline
SOT-23
SOT-143
Chip


Số phần tương tự - MP4T856

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M-pulse Microwave Inc.
MP4T80100 MPLUSE-MP4T80100 Datasheet
124Kb / 3P
8 Volt, NPN Transistor Medium Power
MP4T80200 MPLUSE-MP4T80200 Datasheet
142Kb / 3P
8 Volt, NPN Transistor Medium Power
More results

Mô tả tương tự - MP4T856

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
2N3771 STMICROELECTRONICS-2N3771 Datasheet
64Kb / 4P
HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
Jun-1997
BUX98C STMICROELECTRONICS-BUX98C Datasheet
41Kb / 4P
HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
Sep-2003
2N6547 STMICROELECTRONICS-2N6547 Datasheet
46Kb / 4P
HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
Oct-2001
BUT100 STMICROELECTRONICS-BUT100_03 Datasheet
45Kb / 4P
HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
Feb-2003
2N3771 STMICROELECTRONICS-2N3771_00 Datasheet
46Kb / 4P
HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
Dec-2000
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N1618 NJSEMI-2N1618 Datasheet
157Kb / 2P
HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
2N3772 NJSEMI-2N3772 Datasheet
124Kb / 1P
HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
BUX10 NJSEMI-BUX10 Datasheet
98Kb / 3P
HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
logo
M/A-COM Technology Solu...
2N6676 MA-COM-2N6676 Datasheet
482Kb / 4P
NPN High Power Silicon Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MJE2801 NJSEMI-MJE2801 Datasheet
84Kb / 1P
HIGH-POWER NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com