công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8360ECVVALFGA bảng dữ liệu(PDF) 61 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC8360ECVVALFGA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC8360ECVVALFGA bảng dữ liệu(HTML) 61 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC8360ECVVALFGA Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFGA Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFGA Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFGA Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFGA Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFGA Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFGA Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFGA Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFGA Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 61 / 102 page
background image
MPC8360E/MPC8358E PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications, Rev. 5
Freescale Semiconductor
61
AC Test Load
18.3
AC Test Load
These figures represent the AC timing from Table 62 and Table 63. Note that although the specifications generally reference the
rising edge of the clock, these AC timing diagrams also apply when the falling edge is the active edge.
This figure shows the timing with external clock.
Figure 50. AC Timing (External Clock) Diagram
This figure shows the timing with internal clock.
Figure 51. AC Timing (Internal Clock) Diagram
Serial CLK (Input)
tHEIXKH
tHEIVKH
tHEKHOV
Input Signals:
(See Note)
Output Signals:
(See Note)
tHEKHOX
Note: The clock edge is selectable.
Serial CLK (Output)
tHIIXKH
tHIKHOV
Input Signals:
(See Note)
tHIIVKH
tHIKHOX
Note: The clock edge is selectable.
Output Signals:
(See Note)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com