công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VSSA310S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VSSA310S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VSSA310S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  VSSA310S Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VSSA310S Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VSSA310S Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VSSA310S Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VSSA310S Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
VSSA310S
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 02-Nov-2020
2
Document Number: 89138
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Notes
(1) Pulse test: 300 µs pulse width, 1 % duty cycle
(2) Pulse test: Pulse width
≤ 40 ms
Notes
(1) Free air, mounted on recommended PCB 1 oz. pad area. Thermal resistance RθJA - junction to ambient
(2) Units mounted on PCB with 10 mm x 10 mm copper pad areas. RθJM - junction to mount
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
SYMBOL
TYP.
MAX.
UNIT
Breakdown voltage
IR = 1.0 mA
TA = 25 °C
VBR
100 (minimum)
-
V
Instantaneous forward voltage
IF = 3.0 A
TA = 25 °C
VF (1)
0.71
0.80
V
TA = 125 °C
0.62
0.70
Reverse current
VR = 70 V
TA = 25 °C
IR (2)
1.0
-
μA
TA = 125 °C
0.95
-
mA
VR = 100 V
TA = 25 °C
3.5
150
μA
TA = 125 °C
2.2
15
mA
Typical junction capacitance
4.0 V, 1 MHz
CJ
175
-
pF
THERMAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
VSSA310S
UNIT
Typical thermal resistance
RθJA
(1)
135
°C/W
RθJM
(2)
25
ORDERING INFORMATION (Example)
PREFERRED P/N
UNIT WEIGHT (g)
PREFERRED PACKAGE CODE
BASE QUANTITY
DELIVERY MODE
VSSA310S-E3/61T
0.064
61T
1800
7" diameter plastic tape and reel
VSSA310S-E3/5AT
0.064
5AT
7500
13" diameter plastic tape and reel



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com