công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR730FZ1H7 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STR730FZ1H7
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM7TDMI-TM 32-bit MCU with Flash, 3X CAN, 4 UARTs, 20 timers, ADC, 12 comm. interfaces
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR730FZ1H7 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - STMicroelectronics

Back Button STR730FZ1H7 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics STR730FZ1H7 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics STR730FZ1H7 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics STR730FZ1H7 Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics STR730FZ1H7 Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics STR730FZ1H7 Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics STR730FZ1H7 Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics STR730FZ1H7 Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics STR730FZ1H7 Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 40 page
background image
STR73xF
Package characteristics
35/40
Figure 9.
144-ball low profile fine pitch ball grid array package
Dim.
mm
inches
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
1.21
1.70 0.048
0.067
A1
0.21
0.008
A2
1.12
0.044
b
0.35
0.40
0.45 0.014 0.016 0.018
D
9.85 10.00 10.15 0.388 0.394 0.400
D1
8.80
0.346
E
9.85 10.00 10.15 0.388 0.394 0.400
E1
8.80
0.346
e
0.80
0.031
F
0.60
0.024
ddd
0.10
0.004
eee
0.15
0.006
fff
0.08
0.003
Number of Pins
N
144



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40