công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCC04W2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BCC04W2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Ended Cordsets
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BCC04W2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BCC04W2 Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BCC04W2 Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Single-Ended Cordsets
BCC VA04-0000-10-053-PX0350-100
Order Code: BCC04W2
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-06-03-11
Subject to change without notice: 241513
ETIM 6.0: EC001855
BCC04W2_0.7_2022-04-14
2 / 2
Mechanical data
Acceleration max., drag chain
5 m/s²
Cable jacket, color
black
Cable length L
10.00 m
Cable properties
drag chain compatible
Horizontal travel permitted, drag
chain
5 m
Tightening torque pigtail
0.5 Nm
Traverse speed max., drag chain
200 m/min
Vertical travel permitted, drag chain
2 m
Remarks
Cable construction acc. to UL-AWM Style 20549
Halogen-free acc. to EN 50267-2-1
Silicone-free
Flame resistance per IEC 60332-2-2
* style A per EN 175301-803
Enclosure rating per IEC 60529, only in screwed state with the associated mating piece.
Connector Drawings
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
Wiring Diagrams



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com