công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FAM65HR51XS2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện FAM65HR51XS2
Giải thích chi tiết về linh kiện  H-Bridge in APM16 Series for LLC and Phase-shifted DC-DC Converter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FAM65HR51XS2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  FAM65HR51XS2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor FAM65HR51XS2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor FAM65HR51XS2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor FAM65HR51XS2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor FAM65HR51XS2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor FAM65HR51XS2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor FAM65HR51XS2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor FAM65HR51XS2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor FAM65HR51XS2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
FAM65HR51XS1, FAM65HR51XS2
www.onsemi.com
2
ORDERING INFORMATION
Part Number
Package
Lead Forming
Snubber
Capacitor Inside
DBC
Material
Pb−Free and
RoHS Compliant
Operating
Temperature (TA)
Packing
Method
FAM65HR51XS1
APM16−CAA
Y−Shape
Yes
ALN
Yes
−40°C ~ 125°C
Tube
FAM65HR51XS2
APM16−CAB
L−Shape
Yes
ALN
Yes
−40°C ~ 125°C
Tube
Pin Configuration and Description
Figure 1. Pin Configuration
Table 1. PIN DESCRIPTION
Pin Number
Pin Name
Pin Description
1, 2
AC1
Phase 1 Leg of the H−Bridge
3
Q1 Sense
Source Sense of Q1
4
Q1 Gate
Gate Terminal of Q1
5, 6
B+
Positive Battery Terminal
7, 8
B−
Negative Battery Terminal
9
Q2 Sense
Source Sense of Q2
10
Q2 Gate
Gate Terminal of Q2
11
Q4 Sense
Source Sense of Q4
12
Q4 Gate
Gate Terminal of Q4
13
Q3 Sense
Source Sense of Q3
14
Q3 Gate
Gate Terminal of Q3
15, 16
AC2
Phase 2 Leg of the H−Bridge



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com