công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SQUN702E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SQUN702E
Giải thích chi tiết về linh kiện  40 V N- and P-Channel Common Drain MOSFET Pair and 200 V N-Channel MOSFET
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SQUN702E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SQUN702E Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SQUN702E Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SQUN702E Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SQUN702E Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SQUN702E Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SQUN702E Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SQUN702E Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SQUN702E Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SQUN702E Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
SQUN702E
www.vishay.com
Vishay Siliconix
S19-0205-Rev. A, 04-Mar-2019
2
Document Number: 76755
For technical questions, contact: automostechsupport@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
SPECIFICATIONS (TJ = 25 °C, unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Static
Drain-source breakdown voltage
VDS
VGS = 0 V, ID = 250 μA
N-Ch 2
40
-
-
V
VGS = 0 V, ID = -250 μA
P-Ch 1
-40
-
-
VGS = 0 V, ID = 250 μA
N-Ch 3
200
-
-
Gate-source threshold voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = 250 μA
N-Ch 2
1.5
2.0
2.5
VDS = VGS, ID = -250 μA
P-Ch 1
1.5
2.0
2.5
VDS = VGS, ID = 250 μA
N-Ch 3
2.5
3.0
3.5
Gate-source leakage
IGSS
VDS = 0 V, VGS = ± 20 V
N-Ch 2
-
-
± 100
nA
P-Ch 1
-
-
± 100
N-Ch 3
-
-
± 100
Zero gate voltage drain current
IDSS
VDS = 40 V, VGS = 0 V
N-Ch 2
-
-
1
mA
VDS = -40 V, VGS = 0 V
P-Ch 1
-
-
-1
VDS = 200 V, VGS = 0 V
N-Ch 3
-
-
1
VDS = 40 V, VGS = 0 V, TJ = 125 °C
N-Ch 2
-
-
50
VDS = -40 V, VGS = 0 V, TJ = 125 °C
P-Ch 1
-
-
-50
VDS = 200 V, VGS = 0 V, TJ = 125 °C
N-Ch 3
-
-
50
On-state drain current a
ID(on)
VDS  5 V, VGS = 10 V
N-Ch 2
25
-
-
A
VDS  5 V, VGS = -10 V
P-Ch 1
-25
-
-
VDS  5 V, VGS = 10 V
N-Ch 3
20
-
-
Drain-source on-state resistance a
RDS(on)
VGS = 10 V, ID = 9.8 A
N-Ch 2
-
0.0077
0.0092
VGS = -10 V, ID = -6 A
P-Ch 1
-
0.0220
0.0300
VGS = 10 V, ID = 5 A
N-Ch 3
-
0.0500
0.0600
VGS = 4.5 V, ID = 8.9 A
N-Ch 2
-
0.0940
0.0135
VGS = 4.5 V, ID = -4.7 A
P-Ch 1
-
0.0360
0.0480
Forward transconductance a
gfs
VDS = 15 V, ID = 9.8 A
N-Ch 2
-
65
-
S
VDS = -15 V, ID = 6 A
P-Ch 1
-
16
-
VDS = 15 V, ID = 19 A
N-Ch 3
-
19
-
Dynamic b
Input capacitance
Ciss
VDS = 20 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
N-Ch 2
-
1474
-
pF
VDS = -20 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
P-Ch 1
-
1302
-
VDS = 100 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
N-Ch 3
-
1450
-
Output capacitance
Coss
VDS = 20 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
N-Ch 2
-
218
-
VDS = -20 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
P-Ch 1
-
222
-
VDS = 100 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
N-Ch 3
-
116
-
Reverse transfer capacitance
Crss
VDS = 20 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
N-Ch 2
-
89
-
VDS = -20 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
P-Ch 1
-
154
-
VDS = 100 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
N-Ch 3
-
9
-
Total gate charge
Qg
VDS = 20 V, VGS = 10 V, ID = 10 A
N-Ch 2
-
23
-
nC
VDS = -20 V, VGS = -10 V, ID = -10 A
P-Ch 1
-
30.2
-
VDS = 100 V, VGS = 10 V, ID = 10 A
N-Ch 3
-
14
-
Gate-source charge
Qgs
VDS = 20 V, VGS = 10 V, ID = 10 A
N-Ch 2
-
4.4
-
VDS = -20 V, VGS = -10 V, ID = -10 A
P-Ch 1
-
4.1
-
VDS = 100 V, VGS = 10 V, ID = 10 A
N-Ch 3
-
4.4
-
Gate-drain charge
Qgd
VDS = 20 V, VGS = 10 V, ID = 10 A
N-Ch 2
-
4.3
-
VDS = -20 V, VGS = -10 V, ID = -10 A
P-Ch 1
-
7.4
-
VDS = 100 V, VGS = 10 V, ID = 10 A
N-Ch 3
-
5
-
Gate resistance
Rg
f = 1 MHz
N-Ch 2
-
-
2.1
P-Ch 1
-
-
9.5
N-Ch 3
-
-
2.9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com