công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STLC30R81 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STLC30R81
Giải thích chi tiết về linh kiện  INTEGRATED RINGING SLIC FOR SHORT LOOP APPLICATIONS
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STLC30R81 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button STLC30R81 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STLC30R81 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STLC30R81 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STLC30R81 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STLC30R81 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STLC30R81 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STLC30R81 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STLC30R81 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STLC30R81 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 17 page
background image
15/17
STLC30R81
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.60
0.063
A1
0.05
0.15
0.002
0.006
A2
1.35
1.40
1.45
0.053
0.055
0.057
b
0.30
0.37
0.45
0.012
0.014
0.018
c
0.09
0.20
0.003
0.008
D
11.80
12.00
12.20
0.464
0.472
0.480
D1
9.80
10.00
10.20
0.386
0.394
0.401
D3
8.00
0.315
e
0.80
0.031
E
11.80
12.00
12.20
0.464
0.472
0.480
E1
9.80
10.00
10.20
0.386
0.394
0.401
E3
8.00
0.315
H
5.89
0.232
L
0.45
0.60
0.75
0.018
0.024
0.030
L1
1.00
0.039
S
6.00
0.236
S1
6.00
0.236
K
0˚ (min.), 3.5˚ (typ.), 7˚(max.)
ccc
0.10
0.004
TQFP44 (10x10x1.40mm)
with Slug Down
0049510 D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17