công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI5USB2546AQ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện PI5USB2546AQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB Charging Port Controller and Load Detection Power Switch
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

PI5USB2546AQ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  PI5USB2546AQ Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated PI5USB2546AQ Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated PI5USB2546AQ Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated PI5USB2546AQ Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated PI5USB2546AQ Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated PI5USB2546AQ Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated PI5USB2546AQ Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated PI5USB2546AQ Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated PI5USB2546AQ Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 30 page
background image
PI5USB2546AQ
www.diodes.com
July 2018
Document Number DS41253 Rev 1-2
4
© Diodes Incorporated
PI5USB2546AQ
Electrical Characteristics
4.5V≤V
IN≤5.5V; TJ=-40°C to +125°C; VEN =VIN, VILIM_SEL=VIN, VCTL1= VCTL2= VCTL3=VIN, R/FAULT=R/STATUS=10kΩ, RILIM_HI=20kΩ,
RILIM_LO=80.6kΩ, Positive currents are into pins. Typical values are at 25°C. All voltages are with respect to GND. unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min
Typ.
Max
Unit
Power Switch
RDS(on)
On Resistance
(1)
TJ = 25
oC, I
OUT = 2A
73
84
mΩ
-40
oC ≤ T
J ≤ 85
oC, I
OUT = 2A
73
105
-40
oC ≤ T
J ≤ 125
oC, I
OUT = 2A
73
120
tr
OUT voltage rise time
VIN = 5V, CL = 1μF, RL = 100Ω
0.7
1.0
1.60
ms
tf
OUT voltage fall time
0.2
0.35
0.5
ton
OUT voltage turn-on time
VIN = 5V, CL = 1μF, RL = 100Ω
2.7
4
ms
toff
OUT voltage turn-off time
1.7
3
IREV
Reverse leakage current
VOUT = 5.5V, VIN = VEN = 0V,
-40
oC ≤ T
J ≤ 85
oC, Measure I
OUT
2
μA
Discharge
RDCHG
OUT discharge resistance
VOUT = 4V, VEN = 0V
400
500
630
Ω
tDCHG_1
OUT discharge hold time
Time VOUT< 0.7V
1.30
2.0
2.9
s
tDCHG_2
OUT discharge hold time
Time VOUT< 0.7V
300
410
550
ms
EN, ILIM_SEL, CTL1,CTL2, CTL3, inputs
Input pin rising logic
threshold voltage
-
1
1.35
1.70
V
Input pin falling logic
threshold voltage
-
0.85
1.15
1.45
V
Hysteresis
(2)
-
-
200
-
mV
Input current
Pin voltage= 0V to 5.5V
-0.5
-
0.5
µA
(1)
Pulse-testing techniques maintain junction temperature close to ambient temperature; Thermal effects must be taken into account separately
(2)
These parameters are provided for reference only and do not constitute part of Pericom's published device specifications for purposes of Pericom's product
warranty



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com