công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VSLY5940-CS21 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VSLY5940-CS21
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VSLY5940-CS21 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  VSLY5940-CS21 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VSLY5940-CS21 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VSLY5940-CS21 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VSLY5940-CS21 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VSLY5940-CS21 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
VSLY5940
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.2, 29-May-15
4
Document Number: 84240
For technical questions, contact: emittertechsupport@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
PACKAGE DIMENSIONS in millimeters
specifications
according to DIN
technical drawings
Not indicated tolerances ± 0.1
Drawing-No.: 6.544-5385.01-4
Issue: 2; 08.03.10
20531
C
A
0.75 - 0.12
0.63
2.54 nom.
Ø 5 ± 0.15
0.5
Aera not plane
Parabolic lens



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com