công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC5603BAMLL4R bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC5603BAMLL4R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single issue, 32-bit CPU core complex (e200z0)
PDF  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC5603BAMLL4R bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC5603BAMLL4R Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors MPC5603BAMLL4R Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors MPC5603BAMLL4R Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors MPC5603BAMLL4R Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors MPC5603BAMLL4R Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors MPC5603BAMLL4R Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors MPC5603BAMLL4R Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors MPC5603BAMLL4R Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors MPC5603BAMLL4R Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 109 page
background image
MPC5604B/C Microcontroller Data Sheet, Rev. 15
Package pinouts and signal descriptions
NXP Semiconductors
50
VIL
SR P Input low Level CMOS
(Schmitt Trigger)
—
−0.4
—
0.35VDD
V
VHYS
CC C Input hysteresis CMOS
(Schmitt Trigger)
—0.1VDD
——
V
VOL
CC P Output low level
Push Pull, IOL = 2mA,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 0
(recommended)
—
—
0.1VDD
V
C
Push Pull, IOL = 1mA,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 1
2
—
—
0.1VDD
C
Push Pull, IOL = 1mA,
VDD = 3.3 V ± 10%, PAD3V5V = 1
(recommended)
——
0.5
ttr
CC D Output transition time
output pin3
CL = 25pF,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 0
—
—
10
ns
CL = 50pF,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 0
——
20
CL = 100pF,
VDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 0
——
40
CL = 25pF,
VDD = 3.3 V ± 10%, PAD3V5V = 1
——
12
CL = 50pF,
VDD = 3.3 V ± 10%, PAD3V5V = 1
——
25
CL = 100pF,
VDD = 3.3 V ± 10%, PAD3V5V = 1
——
40
WFRST SR P RESET input filtered
pulse
——
—
40
ns
WNFRST SR P RESET input not filtered
pulse
—
1000
—
—
ns
|IWPU| CC P Weak pull-up current
absolute value
VDD = 3.3 V ± 10%, PAD3V5V = 1
10
—
150
µA
DVDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 0
10
—
150
PVDD = 5.0 V ± 10%, PAD3V5V = 1
2
10
—
250
1 V
DD = 3.3 V ± 10% / 5.0 V ± 10%, TA = −40 to 125 °C, unless otherwise specified
2 This transient configuration does not occurs when device is used in the V
DD = 3.3 V ± 10% range.
3 C
L includes device and package capacitance (CPKG <5pF).
Table 24. Reset electrical characteristics (continued)
Symbol
C
Parameter
Conditions1
Value
Unit
Min
Typ
Max



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com