| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD8065 bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD8065 bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Analog Devices |
|
65 / 68 page ![]() Data Sheet AD3552R REGISTERS analog.com Rev. A | 65 of 68 Input Register for Channel 1, Precision Mode Address: 0x49, Reset: 0x000000, Name: CH1_INPUT_24B This register contains the data to be transferred to the DAC register using one of the various trigger options, hardware LDAC, software LDAC, or automatic transfer. Table 60. Bit Descriptions for CH1_INPUT_24B Bits Bit Name Settings Description Reset Access [23:8] INPUT_DATA1 Channel 1 Input Data. 0x0 R/W [7:0] RESERVED Reserved. 0x0 R |