công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI4IOE5V6416Q bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện PI4IOE5V6416Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage Translating 16-bit I2C-bus I/O Expander
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

PI4IOE5V6416Q bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  PI4IOE5V6416Q Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated PI4IOE5V6416Q Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated PI4IOE5V6416Q Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated PI4IOE5V6416Q Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated PI4IOE5V6416Q Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated PI4IOE5V6416Q Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated PI4IOE5V6416Q Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated PI4IOE5V6416Q Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated PI4IOE5V6416Q Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
PI4IOE5V6416Q
www.diodes.com
December 2020
Document Number DS42666 Rev 2-2
4
© Diodes Incorporated
PI4IOE5V6416Q
Static Characteristics
VDD(I2C_bus) = 1.65 V to 5.5 V; Temp = -40°C to +105°C; unless otherwise specified. Typical values are at Temp = 25°C.
Symbol
Parameter
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Power supply
IDD
Supply current
Standby mode I/O =
inputs; fSCL = 0 kHz
VDD(P)=3.6-5.5V
-
1.5
7
μA
VDD(P)=2.3-3.6V
1
3.2
VDD(P)=1.65-2.3V
0.5
10
Standby mode I/O =
inputs; fSCL = 400 kHz
VDD(P)=3.6-5.5V
-
10
25
VDD(P)=2.3-3.6V
6.5
15
VDD(P)=1.65-2.3V
4
9
Active mode I/O =
inputs; fSCL = 400 kHz,
continuous register read
VDD(P)=3.6-5.5V
-
60
125
VDD(P)=2.3-3.6V
40
75
VDD(P)=1.65-2.3V
20
45
VPOR
Power-on reset voltage
Rising
-
1.1-
1.4
V
Falling
0.5
-
-
Td(rst)
Reset time
Time of VDD(P) drop to VPOR(min)  50 mV for
successful Power-on reset
1
-
-
μs
Input SCL, input/output SDA
VIL
Low level input voltage
-0.5
-
0.3
VDD(I2C-bus)
V
VIH
High level input voltage
0.7
VDD(I2C-bus)
-
5.5
V
IOL
SDA Low level output
current
VOL= 0.4 V
3
-
-
mA
IL
Leakage current
VIN = VDD(I2C_bus) or VSS
-1
-
1
μA
Ci
Input capacitance
VIN = VSS
-
7
8
pF
Interrupt INT
IOL
Low level output current
VOL=0.4V
3
-
-
mA
Co
Output capacitance
-
7
8
pF
Select inputs ADDR and RESET
VIL
RESET Low level input
voltage
-0.5
-
0.3
VDD(I2C-bus)
V
ADDR Low level input
voltage
-0.5
-
0.3
VDD(P)
VIH
RESET High level input
voltage
0.7
VDD(I2C-bus)
-
5.5
V
ADDR High level input
voltage
0.7
VDD(P)
-
5.5
IL
Input leakage current
-1
-
1
μA
Ci
Input capacitance
-
6
7
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com