công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS28F004AMB80CDCDL bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS28F004AMB80CDCDL
Giải thích chi tiết về linh kiện  524288 BY 8-BIT/262144 BY 16-BIT AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS28F004AMB80CDCDL bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button TMS28F004AMB80CDCDL Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TMS28F004AMB80CDCDL Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TMS28F004AMB80CDCDL Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TMS28F004AMB80CDCDL Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TMS28F004AMB80CDCDL Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TMS28F004AMB80CDCDL Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TMS28F004AMB80CDCDL Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TMS28F004AMB80CDCDL Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TMS28F004AMB80CDCDL Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 80 page
background image
TMS28F004Axy, TMS28F400Axy
524288 BY 8-BIT/262144 BY 16-BIT
AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
SMJS829A – JANUARY 1996 – REVISED AUGUST 1997
22
POST OFFICE BOX 1443
• HOUSTON, TEXAS 77251–1443
7 V
VCC + 0.5 V
2.0 V
20 ns
5 ns
5 ns
Figure 9. Maximum Positive Overshoot Waveform
capacitance over recommended ranges of supply voltage and operating free-air temperature
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
Ci
Input capacitance
8
pF
Co
Output capacitance
VO = 0 V
12
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com