công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T-5/3-1/4 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện T-5/3-1/4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pushbutton valve
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

T-5/3-1/4 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Festo Corporation.

  T-5/3-1/4 Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Pushbutton valve
T-5/3-1/4
Part number: 4578
Data sheet
Feature
Value
Valve function
5/3, closed
Actuation type
Manual
Standard nominal flow rate
680 l/min
Pneumatic working port
G1/4
Operating pressure
0.2 MPa ... 1 MPa
Operating pressure
2 bar ... 10 bar
Nominal width
7 mm
Sealing principle
Soft
Type of control
Pilot-controlled
Symbol
00991156
Ambient temperature
-10 °C ... 60 °C
Product weight
1160 g
Pneumatic connection 1
G1/4
Pneumatic connection 2
G¼
Pneumatic connection 3
G1/4
4/10/22 - Subject to change - Festo SE & Co. KG
1/1


Số phần tương tự - T-5/3-1/4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cooper Bussmann, Inc.
T-5 COOPER-T-5 Datasheet
129Kb / 2P
Edison base plug fuses ??dual-element
logo
Eaton All Rights Reserv...
T-5 EATON-T-5 Datasheet
129Kb / 2P
Edison base plug fuses ??dual-element, time-delay, 125 volts, up to 30 amps
logo
Cooper Bussmann, Inc.
T-5-6/10 COOPER-T-5-6/10 Datasheet
129Kb / 2P
Edison base plug fuses ??dual-element
logo
Eaton All Rights Reserv...
T-5-6/10 EATON-T-5-6/10 Datasheet
129Kb / 2P
Edison base plug fuses ??dual-element, time-delay, 125 volts, up to 30 amps
logo
Mean Well Enterprises C...
T-50 MEANWELL-T-50 Datasheet
356Kb / 2P
50W Triple Output Switching Power Supply
More results

Mô tả tương tự - T-5/3-1/4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
VHEF-PTC-B32-G14 FESTO-VHEF-PTC-B32-G14 Datasheet
83Kb / 2P
Pushbutton valve
VHEF-PTC-M32-M-G14 FESTO-VHEF-PTC-M32-M-G14 Datasheet
83Kb / 2P
Pushbutton valve
VHEF-PTCZ-B32-G14 FESTO-VHEF-PTCZ-B32-G14 Datasheet
85Kb / 2P
Pushbutton valve
VHEF-PTCZ-B32-G18 FESTO-VHEF-PTCZ-B32-G18 Datasheet
85Kb / 2P
Pushbutton valve
VHEF-PTCZ-M32-M-G14 FESTO-VHEF-PTCZ-M32-M-G14 Datasheet
85Kb / 2P
Pushbutton valve
VHEF-PTCZ-M32-M-G18 FESTO-VHEF-PTCZ-M32-M-G18 Datasheet
85Kb / 2P
Pushbutton valve
VHEF-P-M52-M-N14 FESTO-VHEF-P-M52-M-N14 Datasheet
83Kb / 2P
Pushbutton valve
VHEF-PTC-M32-M-N18 FESTO-VHEF-PTC-M32-M-N18 Datasheet
83Kb / 2P
Pushbutton valve
VHEF-PTCZ-M32-M-N14 FESTO-VHEF-PTCZ-M32-M-N14 Datasheet
84Kb / 2P
Pushbutton valve
13793 FESTO-13793 Datasheet
78Kb / 1P
Pushbutton valve
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com