công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4577 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện 4577
Giải thích chi tiết về linh kiện  Toggle lever valve
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

4577 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Festo Corporation.

  4577 Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Toggle lever valve
H-5/3-1/4
Part number: 4577
Data sheet
Feature
Value
Valve function
5/3, closed
Actuation type
Manual
Standard nominal flow rate
680 l/min
Pneumatic working port
G1/4
Operating pressure
0.2 MPa ... 1 MPa
Operating pressure
2 bar ... 10 bar
Reset method
Mechanical spring
Nominal width
7 mm
Sealing principle
Soft
Type of control
Pilot-controlled
Flow direction
Non-reversible
Symbol
00991698
Ambient temperature
-10 °C ... 60 °C
Product weight
1060 g
Pneumatic connection 1
G1/4
Pneumatic connection 2
G¼
Pneumatic connection 3
G1/4
4/10/22 - Subject to change - Festo SE & Co. KG
1/1


Số phần tương tự - 4577

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Heyco.
4577 HEYCO-4577 Datasheet
267Kb / 1P
Heyco®-Tite Brass Liquid Tight Cordgrips
logo
Molex Electronics Ltd.
457730001 MOLEX-457730001 Datasheet
86Kb / 5P
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Micro-Fit 3.0 Terminals, 30-20 AWG
Jun 05, 2025
457730003 MOLEX-457730003 Datasheet
86Kb / 5P
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Micro-Fit 3.0 Terminals, 30-20 AWG
Jun 05, 2025
457730006 MOLEX-457730006 Datasheet
86Kb / 5P
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Micro-Fit 3.0 Terminals, 30-20 AWG
Jun 05, 2025
457730053 MOLEX-457730053 Datasheet
86Kb / 5P
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Micro-Fit 3.0 Terminals, 30-20 AWG
Jun 05, 2025
More results

Mô tả tương tự - 4577

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
VHEF-V-B52-G14 FESTO-VHEF-V-B52-G14 Datasheet
84Kb / 2P
Toggle lever valve
VHEF-VT-B32-G18 FESTO-VHEF-VT-B32-G18 Datasheet
84Kb / 2P
Toggle lever valve
VHEF-V-B52-N14 FESTO-VHEF-V-B52-N14 Datasheet
84Kb / 2P
Toggle lever valve
VHEF-V-B52-N18 FESTO-VHEF-V-B52-N18 Datasheet
85Kb / 2P
Toggle lever valve
VHEF-V-M52-M-N14 FESTO-VHEF-V-M52-M-N14 Datasheet
84Kb / 2P
Toggle lever valve
VHEF-VT-B32-N14 FESTO-VHEF-VT-B32-N14 Datasheet
84Kb / 2P
Toggle lever valve
VHEF-VT-M32-M-N14 FESTO-VHEF-VT-M32-M-N14 Datasheet
84Kb / 2P
Toggle lever valve
VHEF-VT-M32-M-N18 FESTO-VHEF-VT-M32-M-N18 Datasheet
84Kb / 2P
Toggle lever valve
33003 FESTO-33003 Datasheet
80Kb / 1P
Toggle lever valve
2186 FESTO-2186 Datasheet
85Kb / 1P
Toggle lever valve
4/8/22
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com