công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TM5PCDPS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Schneider Electric

tên linh kiện TM5PCDPS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Profibus DP communication module, Modicon TM5, slave link, PCI
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

TM5PCDPS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  TM5PCDPS Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric TM5PCDPS Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric TM5PCDPS Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric TM5PCDPS Datasheet HTML 4Page - Schneider Electric TM5PCDPS Datasheet HTML 5Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Product data sheet
Specifications
Profibus DP communication module,
Modicon TM5, slave link, PCI
TM5PCDPS
Main
Range of product
Modicon TM5
Product or component type
Profibus DP communication module
Physical interface
RS485
Complementary
Range compatibility
Modicon M258
Modicon LMC058
Product compatibility
Motion controller
Logic controller
Method of access
Slave V1
Integrated connection type
1 isolated serial link, female SUB-D 9 Profibus DP (RS485), <= 12 Mbit/s
Marking
CE
Net weight
0.05 kg
Environment
Standards
CSA C22.2 No 213
UL 508
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
Product certifications
CSA
cULus
GOST-R
C-Tick
Ambient air temperature for
operation
0…55 °C without derating (horizontal installation)
0…60 °C with derating factor (horizontal installation)
0…50 °C (vertical installation)
Ambient air temperature for
storage
-25…70 °C
Relative humidity
5…95 % without condensation
IP degree of protection
IP20 conforming to IEC 61131-2
Pollution degree
2 conforming to IEC 60664
Operating altitude
0...2000 m
Storage altitude
0…3000 m
Vibration resistance
1 gn at 8.4…150 Hz on DIN rail
3.5 mm at 5…8.4 Hz on DIN rail
Shock resistance
15 gn for 11 ms
 
Apr 6, 2022
1


Số phần tương tự - TM5PCDPS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
TM5PCRS2 SCHNEIDER-TM5PCRS2 Datasheet
173Kb / 3P
ASCII serial link communication module, Modicon TM5, modbus/ ASCII PCI RS232
Apr 6, 2022
TM5PCRS4 SCHNEIDER-TM5PCRS4 Datasheet
174Kb / 3P
ASCII serial link communication module, Modicon TM5, modbus/ ASCII PCI RS485
Apr 6, 2022
More results

Mô tả tương tự - TM5PCDPS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
1120115028 MOLEX11-1120115028 Datasheet
1Mb / 6P
Direct-Link PCU-DPIO Profibus-DP Master/Slave 12 Mbps, PCI Express 1x
logo
List of Unclassifed Man...
VW3A3607 ETC2-VW3A3607 Datasheet
97Kb / 1P
Profibus DP communication card
logo
Prosoft-Technology
PS69-DPS PROSOFT-PS69-DPS Datasheet
453Kb / 2P
PROFIBUS DP Slave Communication Module
MVI56-PDPS PROSOFT-MVI56-PDPS Datasheet
206Kb / 2P
PROFIBUS DP Slave Communication Module
MVI46-PDPS PROSOFT-MVI46-PDPS Datasheet
90Kb / 2P
PROFIBUS DP Slave Communication Module
logo
Schneider Electric
TM4PDPS1 SCHNEIDER-TM4PDPS1 Datasheet
100Kb / 3P
module network TM4 1 Profibus DP slave
Apr 6, 2022
TM5NCO1 SCHNEIDER-TM5NCO1 Datasheet
266Kb / 7P
CANopen communication module, Modicon TM5, FieldBus Interface
Apr 6, 2022
TM5PCRS2 SCHNEIDER-TM5PCRS2 Datasheet
173Kb / 3P
ASCII serial link communication module, Modicon TM5, modbus/ ASCII PCI RS232
Apr 6, 2022
TM5PCRS4 SCHNEIDER-TM5PCRS4 Datasheet
174Kb / 3P
ASCII serial link communication module, Modicon TM5, modbus/ ASCII PCI RS485
Apr 6, 2022
TM5SE1RS2 SCHNEIDER-TM5SE1RS2 Datasheet
230Kb / 6P
ASCII serial link communication module, Modicon TM5, RS232, max 115.2 kbit/s
Apr 6, 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com