công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VAZ-RK-P-6TEE-CG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

tên linh kiện VAZ-RK-P-6TEE-CG
Giải thích chi tiết về linh kiện  AS-Interface 6 port segment protector
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PF [Pepperl+Fuchs Inc.]
Trang chủ  https://www.pepperl-fuchs.com/
Logo PF - Pepperl+Fuchs Inc.

VAZ-RK-P-6TEE-CG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

  VAZ-RK-P-6TEE-CG Datasheet HTML 1Page - Pepperl+Fuchs Inc. VAZ-RK-P-6TEE-CG Datasheet HTML 2Page - Pepperl+Fuchs Inc. VAZ-RK-P-6TEE-CG Datasheet HTML 3Page - Pepperl+Fuchs Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
VAZ-RK-P-6TEE-CG
3
Germany: +49 621 776 1111
Pepperl+Fuchs Group
Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".
USA: +1 330 486 0001
Singapore: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
AS-Interface 6 port segment protector
Only one AS-Interface module may be operated in a protected AS-Interface segment. For correct operation, the current
consumption of the module including all connected and activated inputs must not exceed 28 mA.
Connection



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com