công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VOF-6B-S15 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - CUI INC

tên linh kiện VOF-6B-S15
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC-DC POWER SUPPLY
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CUI [CUI INC]
Trang chủ  http://www.cui.com
Logo CUI - CUI INC

VOF-6B-S15 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - CUI INC

  VOF-6B-S15 Datasheet HTML 1Page - CUI INC VOF-6B-S15 Datasheet HTML 2Page - CUI INC VOF-6B-S15 Datasheet HTML 3Page - CUI INC VOF-6B-S15 Datasheet HTML 4Page - CUI INC VOF-6B-S15 Datasheet HTML 5Page - CUI INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
cui.com
date 03/26/2021
│ page 3 of 5
CUI Inc
│ SERIES: VOF-6B │ DESCRIPTION: AC-DC POWER SUPPLY
SOLDERABILITY
parameter
conditions/description
min
typ
max
units
wavesoldering
seewavesolderingprofile
260
°C
Notes:
1.Solderingmaterials:Sn/Cu/Ni
2.Rampuprateduringpreheat:1.4°C/s(from50°Cto100°C)
3.Soakingtemperature:0.5°C/s(from100°Cto130°C),60±20seconds
4.Peaktemperature:260°C,above250°Cfor3~6seconds
5.Rampdownrateduringcooling:-10°C/s(from260°Cto150°C)
MECHANICAL
parameter
conditions/description
min
typ
max
units
dimensions
1.913 x 0.917 x 0.638 (48.60 x 23.30 x 16.20 mm)
inch
weight
11
g
cooling
naturalconvection
MECHANICAL DRAWING
PINCONNECTIONS
PIN
Function
1
ACN
2
ACL
3
+Vout
4
-Vout
1.913 48.60
2
3
4
1
45.72
1.800
1.00
0.039
units: inch [mm]
tolerance:X.XXX=±0.020[±0.50]
Additional Resources: Product Page | 3D Model | PCB Footprint



Html Pages

1 2 3 4 5