công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIR876BDP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SIR876BDP
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIR876BDP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  SIR876BDP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIR876BDP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIR876BDP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIR876BDP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIR876BDP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIR876BDP Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIR876BDP Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIR876BDP Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIR876BDP Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Package Information
www.vishay.com
Vishay Siliconix
Revison: 13-Feb-17
1
Document Number: 71655
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
PowerPAK® SO-8, (Single/Dual)
DIM.
MILLIMETERS
INCHES
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.97
1.04
1.12
0.038
0.041
0.044
A1
-
0.05
0
-
0.002
b
0.33
0.41
0.51
0.013
0.016
0.020
c
0.23
0.28
0.33
0.009
0.011
0.013
D
5.05
5.15
5.26
0.199
0.203
0.207
D1
4.80
4.90
5.00
0.189
0.193
0.197
D2
3.56
3.76
3.91
0.140
0.148
0.154
D3
1.32
1.50
1.68
0.052
0.059
0.066
D4
0.57 typ.
0.0225 typ.
D5
3.98 typ.
0.157 typ.
E
6.05
6.15
6.25
0.238
0.242
0.246
E1
5.79
5.89
5.99
0.228
0.232
0.236
E2
3.48
3.66
3.84
0.137
0.144
0.151
E3
3.68
3.78
3.91
0.145
0.149
0.154
E4
0.75 typ.
0.030 typ.
e
1.27 BSC
0.050 BSC
K
1.27 typ.
0.050 typ.
K1
0.56
-
-
0.022
-
-
H
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L1
0.06
0.13
0.20
0.002
0.005
0.008
0°
-
12°
0°
-
12°
W
0.15
0.25
0.36
0.006
0.010
0.014
M
0.125 typ.
0.005 typ.
ECN: S17-0173-Rev. L, 13-Feb-17
DWG: 5881
3. Dimensions exclusive of mold flash and cutting burrs.
1.
Notes
2
Inch will govern.
Dimensions exclusive of mold gate burrs.
Backside View of Single Pad
Backside View of Dual Pad
Detail Z
D
D1
D2
θ
θ
E1
E2
1
2
3
4
H
4
3
2
1
1
2
3
4
L
Z
A1
K
E
W
L1
E3
E4
E4
K
L
H
E2
E3
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com